công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VHC_VHCT245 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74VHC_VHCT245
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal bus transceiver; 3-state
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74VHC_VHCT245 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  74VHC_VHCT245_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74VHC_VHCT245_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74VHC_VHCT245_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74VHC_VHCT245_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74VHC_VHCT245_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74VHC_VHCT245_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74VHC_VHCT245_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74VHC_VHCT245_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74VHC_VHCT245_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
74VHC_VHCT245_1
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 25 August 2009
5 of 16
NXP Semiconductors
74VHC245; 74VHCT245
Octal bus transceiver; 3-state
8.
Recommended operating conditions
9.
Static characteristics
Table 5.
Operating conditions
Symbol Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
74VHC245
VCC
supply voltage
2.0
5.0
5.5
V
VI
input voltage
0
-
5.5
V
VO
output voltage
0
-
VCC
V
Tamb
ambient temperature
−40
+25
+125
°C
∆t/∆V
input transition rise and fall rate
VCC = 3.0 V to 3.6 V
-
-
100
ns/V
VCC = 4.5 V to 5.5 V
-
-
20
ns/V
74VHCT245
VCC
supply voltage
4.5
5.0
5.5
V
VI
input voltage
0
-
5.5
V
VO
output voltage
0
-
VCC
V
Tamb
ambient temperature
−40
+25
+125
°C
∆t/∆V
input transition rise and fall rate
VCC = 4.5 V to 5.5 V
-
-
20
ns/V
Table 6.
Static characteristics
At recommended operating conditions; voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
Symbol Parameter
Conditions
25
°C
−40 °C to +85 °C −40 °C to +125 °C Unit
Min
Typ
Max
Min
Max
Min
Max
74VHC245
VIH
HIGH-level
input voltage
VCC = 2.0 V
1.5
-
-
1.5
-
1.5
-
V
VCC = 3.0 V
2.1
-
-
2.1
-
2.1
-
V
VCC = 5.5 V
3.85
-
-
3.85
-
3.85
-
V
VIL
LOW-level
input voltage
VCC = 2.0 V
-
-
0.5
-
0.5
-
0.5
V
VCC = 3.0 V
-
-
0.9
-
0.9
-
0.9
V
VCC = 5.5 V
-
-
1.65
-
1.65
-
1.65
V
VOH
HIGH-level
output voltage
VI = VIH or VIL
IO = −50 µA; VCC = 2.0 V
1.9
2.0
-
1.9
-
1.9
-
V
IO = −50 µA; VCC = 3.0 V
2.9
3.0
-
2.9
-
2.9
-
V
IO = −50 µA; VCC = 4.5 V
4.4
4.5
-
4.4
-
4.4
-
V
IO = −4.0 mA; VCC = 3.0 V
2.58
-
-
2.48
-
2.40
-
V
IO = −8.0 mA; VCC = 4.5 V
3.94
-
-
3.80
-
3.70
-
V
VOL
LOW-level
output voltage
VI = VIH or VIL
IO = 50 µA; VCC = 2.0 V
-
0
0.1
-
0.1
-
0.1
V
IO = 50 µA; VCC = 3.0 V
-
0
0.1
-
0.1
-
0.1
V
IO = 50 µA; VCC = 4.5 V
-
0
0.1
-
0.1
-
0.1
V
IO = 4.0 mA; VCC = 3.0 V
-
-
0.36
-
0.44
-
0.55
V
IO = 8.0 mA; VCC = 4.5 V
-
-
0.36
-
0.44
-
0.55
V


Số phần tương tự - 74VHC_VHCT245_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74VHC_VHCT244 PHILIPS-74VHC_VHCT244_15 Datasheet
105Kb / 16P
   Octal buffer/line driver; 3-state
Rev. 01-17 August 2009
More results

Mô tả tương tự - 74VHC_VHCT245_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
DM74ALS245A FAIRCHILD-DM74ALS245A Datasheet
73Kb / 6P
   Octal 3-STATE Bus Transceiver
logo
STMicroelectronics
74VHCT245A STMICROELECTRONICS-74VHCT245A Datasheet
68Kb / 9P
   OCTAL BUS TRANSCEIVER 3-STATE
74ACT245 STMICROELECTRONICS-74ACT245 Datasheet
70Kb / 9P
   OCTAL BUS TRANSCEIVER 3-STATE
April 2001
logo
NXP Semiconductors
74ALVC245 PHILIPS-74ALVC245_15 Datasheet
100Kb / 14P
   Octal bus transceiver; 3-state
Rev. 02-7 January 2008
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HCT245AP TOSHIBA-TC74HCT245AP_07 Datasheet
236Kb / 7P
   Octal Bus Transceiver (3-state)
logo
Integral Corp.
IN74ACT643 INTEGRAL-IN74ACT643 Datasheet
195Kb / 5P
   OCTAL 3-STATE BUS TRANSCEIVER
logo
NXP Semiconductors
74LVC245A NXP-74LVC245A Datasheet
122Kb / 17P
   Octal bus transceiver; 3-state
Rev. 05-25 August 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC245A-Q100 NEXPERIA-74LVC245A-Q100 Datasheet
263Kb / 15P
   Octal bus transceiver; 3-state
Rev. 4 - 5 August 2020
74VHCT245 NEXPERIA-74VHCT245 Datasheet
607Kb / 16P
   Octal bus transceiver; 3-state
Rev. 01 - 25 August 2009
74LVC245A NEXPERIA-74LVC245A Datasheet
289Kb / 16P
   Octal bus transceiver; 3-state
Rev. 12 - 16 September 2021
74ALVC245 NEXPERIA-74ALVC245 Datasheet
252Kb / 14P
   Octal bus transceiver; 3-state
Rev. 3 - 30 April 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com