công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VHC_VHCT14 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74VHC_VHCT14
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex inverting Schmitt trigger
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74VHC_VHCT14 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74VHC_VHCT14_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74VHC_VHCT14_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74VHC_VHCT14_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74VHC_VHCT14_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74VHC_VHCT14_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74VHC_VHCT14_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74VHC_VHCT14_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74VHC_VHCT14_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74VHC_VHCT14_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
74VHC_VHCT14_1
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 17 August 2009
6 of 16
NXP Semiconductors
74VHC14; 74VHCT14
Hex inverting Schmitt trigger
10. Dynamic characteristics
[1]
Typical values are measured at nominal supply voltage (VCC = 3.3 V and VCC = 5.0 V).
[2]
tpd is the same as tPLH and tPHL.
[3]
CPD is used to determine the dynamic power dissipation (PD in µW).
PD =CPD × VCC2 × fi × N+ Σ(CL × VCC2 × fo) where:
fi = input frequency in MHz;
fo = output frequency in MHz;
CL = output load capacitance in pF;
VCC = supply voltage in V;
N = number of inputs switching;
Σ(C
L × VCC
2
× f
o) = sum of the outputs.
Table 7.
Dynamic characteristics
Voltages are referenced to GND (ground = 0 V); for test circuit see Figure 7.
Symbol Parameter
Conditions
25
°C
−40 °C to +85 °C −40 °C to +125 °C Unit
Min
Typ[1] Max
Min
Max
Min
Max
74VHC14
tpd
propagation
delay
nA to nY; see Figure 6
[2]
VCC = 3.0 V to 3.6 V
CL = 15 pF
-
4.3
12.8
1.0
15.0
1.0
16.0
ns
CL = 50 pF
-
5.8
16.3
1.0
18.0
1.0
20.5
ns
VCC = 4.5 V to 5.5 V
CL = 15 pF
-
3.2
8.6
1.0
10.0
1.0
11.0
ns
CL = 50 pF
-
4.2
10.6
1.0
12.0
1.0
13.5
ns
CPD
power
dissipation
capacitance
fi = 1 MHz; VI = GND to VCC
[3]
-10
-
-
-
-
-
pF
74VHCT14
tpd
propagation
delay
nA to nY; see Figure 6
[2]
VCC = 4.5 V to 5.5 V
CL = 15 pF
-
4.0
7.0
1.0
8.0
1.0
9.0
ns
CL = 50 pF
-
5.4
8.0
1.0
9.0
1.0
10.0
ns
CPD
power
dissipation
capacitance
fi = 1 MHz; VI = GND to VCC
[3]
-12
-
-
-
-
-
pF


Số phần tương tự - 74VHC_VHCT14_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74VHC_VHCT125 PHILIPS-74VHC_VHCT125_15 Datasheet
464Kb / 15P
   Quad buffer/line driver; 3-state
Rev. 02-13 October 2009
74VHC_VHCT126 PHILIPS-74VHC_VHCT126_15 Datasheet
98Kb / 15P
   Quad buffer/line driver; 3-state
Rev. 01-13 August 2009
More results

Mô tả tương tự - 74VHC_VHCT14_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVC14 PHILIPS-74ALVC14 Datasheet
92Kb / 16P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 03-15 February 2005
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC14 FAIRCHILD-MM74HC14 Datasheet
91Kb / 8P
   Hex Inverting Schmitt Trigger
MM74HCT14 FAIRCHILD-MM74HCT14 Datasheet
87Kb / 6P
   Hex Inverting Schmitt Trigger
logo
NXP Semiconductors
74AHC14 PHILIPS-74AHC14 Datasheet
103Kb / 16P
   Hex inverting Schmitt trigger
1999 Sep 27
74AHC14D-T NXP-74AHC14D-T Datasheet
123Kb / 16P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 05-4 May 2009
74AHC_AHCT14 PHILIPS-74AHC_AHCT14_15 Datasheet
123Kb / 16P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 05-4 May 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC14-Q100 NEXPERIA-74HC14-Q100 Datasheet
271Kb / 17P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 7 - 13 August 2021
74LV14 NEXPERIA-74LV14 Datasheet
259Kb / 15P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 9 - 14 September 2021
74LV14A NEXPERIA-74LV14A Datasheet
239Kb / 13P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 4 - 29 April 2021
logo
NXP Semiconductors
74HCT14 PHILIPS-74HCT14 Datasheet
120Kb / 23P
   Hex inverting Schmitt trigger
2003 Oct 30
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HCT14 FAIRCHILD-MM74HCT14_05 Datasheet
94Kb / 7P
   Hex Inverting Schmitt Trigger
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com