công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVT_LVTH2245 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVT_LVTH2245
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 V octal transceiver with 30 W termination resistors; 3-state
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVT_LVTH2245 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  74LVT_LVTH2245_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74LVT_LVTH2245_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74LVT_LVTH2245_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74LVT_LVTH2245_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74LVT_LVTH2245_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LVT_LVTH2245_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVT_LVTH2245_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVT_LVTH2245_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVT_LVTH2245_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
74LVT_LVTH2245_4
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2006. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 04 — 24 April 2006
3 of 15
Philips Semiconductors
74LVT2245; 74LVTH2245
3.3 V octal transceiver with 30
Ω termination resistors; 3-state
5.
Functional diagram
Fig 1.
Logic symbol
Fig 2.
IEC logic symbol
Fig 3.
Schematic of one output
2
1
DIR
18
19
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
3
17
4
16
5
15
6
14
7
13
8
12
9
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
11
OE
mna817
mna818
8
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
18
9
11
1
3 EN2 (AB)
19
G3
3 EN1 (BA)
1
2
VCC
VCC
mna819
25
25


Số phần tương tự - 74LVT_LVTH2245_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVT_LVTH244A PHILIPS-74LVT_LVTH244A_15 Datasheet
107Kb / 15P
   3.3 V octal buffer/line driver; 3-state
Rev. 04-3 September 2008
74LVT_LVTH244B PHILIPS-74LVT_LVTH244B_15 Datasheet
96Kb / 15P
   3.3 V octal buffer/line driver; 3-state
Rev. 03-3 March 2006
More results

Mô tả tương tự - 74LVT_LVTH2245_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVT2245 NXP-74LVT2245_06 Datasheet
99Kb / 15P
   3.3 V octal transceiver with 30 W termination resistors; 3-state
Rev. 04-24 April 2006
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVTH2245 NEXPERIA-74LVTH2245 Datasheet
237Kb / 12P
   3.3 V octal transceiver with 30 Ω termination resistors; 3-state
Rev. 7 - 17 August 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVTH322245 PHILIPS-74LVTH322245_15 Datasheet
98Kb / 12P
   3.3 V 32-bit bus transceiver with 30 W termination resistors; 3-state
Rev. 01-24 January 2007
74LVTH322245 NXP-74LVTH322245 Datasheet
90Kb / 12P
   3.3 V 32-bit bus transceiver with 30 W termination resistors; 3-state
Rev. 01-24 January 2007
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT162245B NEXPERIA-74LVT162245B Datasheet
223Kb / 11P
   3.3 V 16-bit transceiver with 30 Ω termination resistors; 3-state
Rev. 4 - 6 August 2021
74LVT2244 NEXPERIA-74LVT2244 Datasheet
231Kb / 13P
   3.3 V octal buffer/line driver with 30 Ω termination resistors; 3-state
Rev. 4 - 17 May 2021
74LVT2241 NEXPERIA-74LVT2241 Datasheet
235Kb / 13P
   3.3 V octal buffer/line driver with 30 Ω series termination resistors; 3-state
Rev. 3 - 17 February 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVT2245 PHILIPS-74LVT2245 Datasheet
93Kb / 10P
   3.3V Octal transceiver with 30ohm termination resistors 3-State
1998 Feb 19
74LVC2245A PHILIPS-74LVC2245A_15 Datasheet
297Kb / 16P
   Octal transceiver with direction pin, 30 series termination resistors; 5 V tolerant input/output; 3-state
Rev. 5-4 November 2011
74LVT245B PHILIPS-74LVT245B_15 Datasheet
111Kb / 15P
   3.3 V octal transceiver with direction pin (3-state)
Rev. 02-8 May 2008
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com