công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVT_LVTH125 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVT_LVTH125
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 V quad buffer; 3-state
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVT_LVTH125 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVT_LVTH125_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVT_LVTH125_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVT_LVTH125_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVT_LVTH125_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVT_LVTH125_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVT_LVTH125_15 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVT_LVTH125_15 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74LVT_LVTH125_15 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74LVT_LVTH125_15 Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
74LVT_LVTH125_6
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2006. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 06 — 6 March 2006
11 of 16
Philips Semiconductors
74LVT125; 74LVTH125
3.3 V quad buffer; 3-state
Fig 10. Package outline SOT337-1 (SSOP14)
UNIT
A1
A2
A3
bp
cD (1)
E (1)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.21
0.05
1.80
1.65
0.25
0.38
0.25
0.20
0.09
6.4
6.0
5.4
5.2
0.65
1.25
0.2
7.9
7.6
1.03
0.63
0.9
0.7
1.4
0.9
8
0
o
o
0.13
0.1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
SOT337-1
99-12-27
03-02-19
(1)
w M
bp
D
HE
E
Z
e
c
v M A
X
A
y
1
7
14
8
θ
A
A1
A2
L p
Q
detail X
L
(A )
3
MO-150
pin 1 index
0
2.5
5 mm
scale
SSOP14: plastic shrink small outline package; 14 leads; body width 5.3 mm
SOT337-1
A
max.
2


Số phần tương tự - 74LVT_LVTH125_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT-LVTH16374A NEXPERIA-74LVT-LVTH16374A Datasheet
233Kb / 13P
   3.3 V 16-bit edge-triggered D-type flip-flop; 3-state
Rev. 12 - 6 August 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVT_LVTH16244B PHILIPS-74LVT_LVTH16244B_15 Datasheet
258Kb / 18P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 11-1 March 2012
74LVT_LVTH16245B PHILIPS-74LVT_LVTH16245B_15 Datasheet
261Kb / 19P
   3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Rev. 10-1 March 2012
More results

Mô tả tương tự - 74LVT_LVTH125_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVT125 PHILIPS-74LVT125 Datasheet
93Kb / 15P
   3.3 V quad buffer; 3-state
Rev. 05-10 February 2005
74LVT125D-T NXP-74LVT125D-T Datasheet
106Kb / 16P
   3.3 V quad buffer 3-state
Rev. 06-6 March 2006
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVTH125 NEXPERIA-74LVTH125 Datasheet
243Kb / 13P
   3.3 V quad buffer; 3-state
Rev. 8 - 18 August 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVT126 PHILIPS-74LVT126_1 Datasheet
90Kb / 15P
   3.3 V quad buffer; 3-state
Rev. 04-11 February 2005
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT126 NEXPERIA-74LVT126 Datasheet
240Kb / 13P
   3.3 V quad buffer; 3-state
Rev. 6 - 27 July 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVT126 PHILIPS-74LVT126_15 Datasheet
99Kb / 15P
   3.3 V quad buffer; 3-state
Rev. 04-11 February 2005
logo
Nexperia B.V. All right...
74ABT126 NEXPERIA-74ABT126 Datasheet
219Kb / 11P
   Quad buffer; 3-state
Rev. 6 - 8 October 2020
logo
NXP Semiconductors
74LVTH16244B NXP-74LVTH16244B Datasheet
109Kb / 17P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 06-13 November 2008
74LVT_LVTH244A PHILIPS-74LVT_LVTH244A_15 Datasheet
107Kb / 15P
   3.3 V octal buffer/line driver; 3-state
Rev. 04-3 September 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT244A NEXPERIA-74LVT244A Datasheet
251Kb / 14P
   3.3 V octal buffer/line driver; 3-state
Rev. 7 - 17 August 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com