công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF2804PBF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF2804PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced Process Technology
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF2804PBF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF2804PBF_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF2804PBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF2804PBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF2804PBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF2804PBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF2804PBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF2804PBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF2804PBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF2804PBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
IRF2804/S/LPbF
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Coss
Crss
Ciss
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, Cds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
0
40
80
120
160
200
240
QG Total Gate Charge (nC)
0
4
8
12
16
20
VDS= 32V
VDS= 20V
VDS= 8.0V
ID= 75A
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
VSD, Source-toDrain Voltage (V)
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VGS = 0V
0
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
10000
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
100µsec
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse


Số phần tương tự - IRF2804PBF_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF2804PBF IRF-IRF2804PBF_10 Datasheet
414Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - IRF2804PBF_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3205STRR IRF-IRF3205STRR Datasheet
618Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF3205ZSTRLPBF IRF-IRF3205ZSTRLPBF Datasheet
385Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRL2203NSTRLPBF IRF-IRL2203NSTRLPBF Datasheet
295Kb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF640NS KERSEMI-IRF640NS Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFR48Z KERSEMI-IRFR48Z_15 Datasheet
1Mb / 12P
   Advanced Process Technology
IRLR2905Z KERSEMI-IRLR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFZ24N KERSEMI-IRFZ24N Datasheet
741Kb / 8P
   Advanced Process Technology
IRFZ44N KERSEMI-IRFZ44N Datasheet
700Kb / 8P
   Advanced Process Technology
logo
International Rectifier
IRF1104SPBF IRF-IRF1104SPBF_15 Datasheet
272Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF_15 Datasheet
313Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF2204PBF IRF-IRF2204PBF_15 Datasheet
263Kb / 9P
   Advanced Process Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com