công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC_HCT4067 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC_HCT4067
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-channel analog multiplexer/demultiplexer
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC_HCT4067 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  74HC_HCT4067_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT4067_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT4067_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT4067_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT4067_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT4067_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT4067_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT4067_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT4067_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 28 page
background image
74HC_HCT4067
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2015. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 6 — 22 May 2015
5 of 28
NXP Semiconductors
74HC4067; 74HCT4067
16-channel analog multiplexer/demultiplexer
6.
Pinning information
6.1 Pinning
6.2 Pin description
(1) This is not a supply pin. The substrate is attached to this
pad using conductive die attach material. There is no
electrical or mechanical requirement to solder this pad.
However, if it is soldered, the solder land should remain
floating or be connected to VCC.
Fig 6.
Pin configuration for SO24, SSOP24 and
TSSOP24
Fig 7.
Pin configuration for DHVQFN24
Table 2.
Pin description
Symbol
Pin
Description
Z
1
common input or output
Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0, Y15,
Y14, Y13, Y12, Y11, Y10, Y9, Y8
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
independent input or output
S0, S1, S3, S2
10, 11, 13, 14
address input 0
GND
12
ground (0 V)
E
15
enable input (active LOW)
VCC
24
supply voltage


Số phần tương tự - 74HC_HCT4067_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT4066 PHILIPS-74HC_HCT4066_15 Datasheet
452Kb / 25P
   Quad single-pole single-throw analog switch
Rev. 7-2 April 2013
More results

Mô tả tương tự - 74HC_HCT4067_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC4067 PHILIPS-74HC4067 Datasheet
129Kb / 15P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
September 1993
HEF4067BT652 PHILIPS-HEF4067BT652 Datasheet
147Kb / 19P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 6-16 November 2011
74LV4067 PHILIPS-74LV4067 Datasheet
190Kb / 20P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
1998 Jun 23
HEF4067B NXP-HEF4067B Datasheet
147Kb / 19P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 6-16 November 2011
HEF4067B PHILIPS-HEF4067B_15 Datasheet
205Kb / 19P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-11 September 2014
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC4067-Q100 NEXPERIA-74HC4067-Q100 Datasheet
890Kb / 27P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74HC4067 NXP-74HC4067 Datasheet
178Kb / 29P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 03-15 October 2007
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT4067-Q100 NEXPERIA-74HCT4067-Q100 Datasheet
351Kb / 25P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 2 - 2 June 2020
logo
NXP Semiconductors
74HCT4067DB NXP-74HCT4067DB Datasheet
205Kb / 30P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 5-13 December 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
HEF4067B-Q100 NEXPERIA-HEF4067B-Q100 Datasheet
786Kb / 17P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com