công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC_HCT4351_CNV bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC_HCT4351_CNV
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-channel analog multiplexer/demultiplexer with latch
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC_HCT4351_CNV bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC_HCT4351_CNV_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT4351_CNV_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT4351_CNV_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT4351_CNV_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT4351_CNV_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT4351_CNV_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT4351_CNV_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT4351_CNV_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT4351_CNV_15 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
December 1990
8
Philips Semiconductors
Product specification
8-channel analog multiplexer/demultiplexer
with latch
74HC/HCT4351
AC CHARACTERISTICS FOR 74HC
GND = 0 V; tr =tf = 6 ns; CL = 50 pF
SYMBOL
PARAMETER
Tamb (°C)
UNIT
TEST CONDITIONS
74HC
VCC
(V)
VEE
(V)
OTHER
+25
−40 to +85 −40 to +125
min.
typ.
max.
min. max. min.
max.
tPHL/ tPLH
propagation delay
Vis to Vos
14
5
4
4
60
12
10
8
75
15
13
10
90
18
15
12
ns
2.0
4.5
6.0
4.5
0
0
0
−4.5
RL = ∞;
CL = 50 pF
(see Fig.17)
tPZH/ tPZL
turn “ON” time
E1 to Vos
85
31
25
28
300
60
51
55
375
75
64
69
450
90
77
83
ns
2.0
4.5
6.0
4.5
0
0
0
−4.5
RL =1 kΩ;
CL = 50 pF
(see Fig.18)
tPZH/ tPZL
turn “ON” time
E2 to Vos
85
31
25
25
300
60
51
55
375
75
64
69
450
90
77
83
ns
2.0
4.5
6.0
4.5
0
0
0
−4.5
RL =1 kΩ;
CL = 50 pF
(see Fig.18)
tPZH/ tPZL
turn “ON” time
LE to Vos
91
33
26
27
300
60
51
55
375
75
64
69
450
90
77
83
ns
2.0
4.5
6.0
4.5
0
0
0
−4.5
RL =1 kΩ;
CL = 50 pF
(see Fig.18)
tPZH/ tPZL
turn “ON” time
Sn to Vos
88
32
26
25
300
60
51
50
375
75
64
63
450
90
77
75
ns
2.0
4.5
6.0
4.5
0
0
0
−4.5
RL =1 kΩ;
CL = 50 pF
(see Fig.18)
tPHZ/ tPLZ
turn “OFF” time
E1 to Vos
69
25
20
20
250
50
43
40
315
63
54
50
375
75
64
60
ns
2.0
4.5
6.0
4.5
0
0
0
−4.5
RL =1 kΩ;
CL = 50 pF
(see Fig.18)
tPHZ/ tPLZ
turn “OFF” time
E2 to Vos
72
26
21
19
250
50
43
40
315
63
54
50
375
75
64
60
ns
2.0
4.5
6.0
4.5
0
0
0
−4.5
RL =1 kΩ;
CL = 50 pF
(see Fig.18)
tPHZ/ tPLZ
turn “OFF” time
LE to Vos
83
30
24
26
275
55
47
45
345
69
59
56
415
83
71
68
ns
2.0
4.5
6.0
4.5
0
0
0
−4.5
RL =1 kΩ;
CL = 50 pF
(see Fig.18)
tPHZ/ tPLZ
turn “OFF” time
Sn to Vos
80
29
23
24
275
55
47
48
345
69
59
60
415
83
71
72
ns
2.0
4.5
6.0
4.5
0
0
0
−4.5
RL =1 kΩ;
CL = 50 pF
(see Fig.18)


Số phần tương tự - 74HC_HCT4351_CNV_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT4316_CNV PHILIPS-74HC_HCT4316_CNV_15 Datasheet
129Kb / 15P
   Quad bilateral switches
September 1993
More results

Mô tả tương tự - 74HC_HCT4351_CNV_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC4351D-T NXP-74HC4351D-T Datasheet
116Kb / 17P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer with latch
December 1990
74HC4351 PHILIPS-74HC4351 Datasheet
135Kb / 17P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer with latch
December 1990
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT4351 NEXPERIA-74HCT4351 Datasheet
347Kb / 23P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer with latch
Rev. 4 - 4 August 2021
logo
STMicroelectronics
M74HC4351 STMICROELECTRONICS-M74HC4351 Datasheet
216Kb / 12P
   ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER WITH ADDRESS LATCH : SINGLE 8 CHANNEL
logo
NXP Semiconductors
74HC4353 PHILIPS-74HC4353 Datasheet
136Kb / 16P
   Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer with latch
December 1990
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MZ4051FK TOSHIBA-TC7MZ4051FK_07 Datasheet
236Kb / 11P
   8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
Texas Instruments
SN74LV4051A-EP TI1-SN74LV4051A-EP Datasheet
490Kb / 13P
[Old version datasheet]    8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
NXP Semiconductors
74HCT4051PW-118 PHILIPS-74HCT4051PW-118 Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
74HC_HCT4051 PHILIPS-74HC_HCT4051_15 Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
logo
Unisonic Technologies
U74HC4051 UTC-U74HC4051_18 Datasheet
256Kb / 9P
   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com