công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC158 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC158
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-input multiplexer; inverting
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC158 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC158_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HC158_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC158_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC158_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC158_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC158_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HC158_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HC158_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HC158_15 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
9397 750 13805
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2004. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 12 November 2004
8 of 16
Philips Semiconductors
74HC158
Quad 2-input multiplexer; inverting
VOL
LOW-level output voltage
VI =VIH or VIL
IO =20 µA; VCC = 2.0 V
-
-
0.1
V
IO =20 µA; VCC = 4.5 V
-
-
0.1
V
IO =20 µA; VCC = 6.0 V
-
-
0.1
V
IO = 4 mA; VCC = 4.5 V
-
-
0.33
V
IO = 5.2 mA; VCC = 6.0 V
-
-
0.33
V
ILI
input leakage current
VI =VCC or GND; VCC = 6.0 V
-
-
±1.0
µA
ICC
quiescent supply current
VI =VCC or GND; IO = 0 A; VCC = 6.0 V
-
-
80
µA
Tamb = −40 °C to +125 °C
VIH
HIGH-level input voltage
VCC = 2.0 V
1.5
-
-
V
VCC = 4.5 V
3.15
-
-
V
VCC = 6.0 V
4.2
-
-
V
VIL
LOW-level input voltage
VCC = 2.0 V
-
-
0.5
V
VCC = 4.5 V
-
-
1.35
V
VCC = 6.0 V
-
-
1.8
V
VOH
HIGH-level output voltage
VI =VIH or VIL
IO = −20 µA; VCC = 2.0 V
1.9
-
-
V
IO = −20 µA; VCC = 4.5 V
4.4
-
-
V
IO = −20 µA; VCC = 6.0 V
5.9
-
-
V
IO = −4 mA; VCC = 4.5 V
3.7
-
-
V
IO = −5.2 mA; VCC = 6.0 V
5.2
-
-
V
VOL
LOW-level output voltage
VI =VIH or VIL
IO =20 µA; VCC = 2.0 V
-
-
0.1
V
IO =20 µA; VCC = 4.5 V
-
-
0.1
V
IO =20 µA; VCC = 6.0 V
-
-
0.1
V
IO = 4 mA; VCC = 4.5 V
-
-
0.4
V
IO = 5.2 mA; VCC = 6.0 V
-
-
0.4
V
ILI
input leakage current
VI =VCC or GND; VCC = 6.0 V
-
-
±1.0
µA
ICC
quiescent supply current
VI =VCC or GND; IO = 0 A; VCC = 6.0 V
-
-
160
µA
Table 7:
Static characteristics …continued
At recommended operating conditions; voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit


Số phần tương tự - 74HC158_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC158D PHILIPS-74HC158D Datasheet
44Kb / 7P
   Quad 2-input multiplexer; inverting
December 1990
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC158D NEXPERIA-74HC158D Datasheet
693Kb / 16P
   Quad 2-input multiplexer; inverting
Rev. 4 - 23 December 2015
logo
NXP Semiconductors
74HC158N PHILIPS-74HC158N Datasheet
44Kb / 7P
   Quad 2-input multiplexer; inverting
December 1990
More results

Mô tả tương tự - 74HC158_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10159 ONSEMI-MC10159_02 Datasheet
89Kb / 4P
   Quad 2-Input Multiplexer (Inverting)
January, 2002 ??Rev. 7
MC10159 ONSEMI-MC10159 Datasheet
109Kb / 4P
   Quad 2-Input Multiplexer(Inverting)
1996 REV 5
MC10H159 ONSEMI-MC10H159 Datasheet
104Kb / 4P
   Quad 2-Input Multiplexer(Inverting)
1996 REV 5
logo
NXP Semiconductors
74HC158 PHILIPS-74HC158 Datasheet
44Kb / 7P
   Quad 2-input multiplexer; inverting
December 1990
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC158 NEXPERIA-74HC158 Datasheet
693Kb / 16P
   Quad 2-input multiplexer; inverting
Rev. 4 - 23 December 2015
logo
ON Semiconductor
MC10158 ONSEMI-MC10158_02 Datasheet
88Kb / 4P
   Quad 2-Input Multiplexer (Non-Inverting)
January, 2002 ??Rev. 7
MC10158 ONSEMI-MC10158 Datasheet
107Kb / 4P
   Quad 2-Input Multiplexer(Non-Inverting)
1996 REV 5
logo
Intersil Corporation
CD54AC157 INTERSIL-CD54AC157 Datasheet
8Kb / 1P
   Quad 2-Input Multiplexer Non-Inverting
June 1997
logo
ON Semiconductor
MC10H158 ONSEMI-MC10H158 Datasheet
103Kb / 4P
   Quad 2-Input Multiplexer(Non-Inverting)
REV 5
logo
NXP Semiconductors
74HC258 NXP-74HC258 Datasheet
100Kb / 14P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state; inverting
Rev. 04-14 April 2008
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com