công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC05 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC05
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex inverter with open-drain outputs
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC05 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC05_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HC05_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC05_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC05_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC05_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC05_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HC05_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HC05_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HC05_15 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
74HC05_2
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 18 June 2009
8 of 13
NXP Semiconductors
74HC05
Hex inverter with open-drain outputs
12. Package outline
Fig 8.
Package outline SOT108-1 (SO14)
UNIT
A
max.
A1
A2
A3
bp
cD(1)
E(1)
(1)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
inches
1.75
0.25
0.10
1.45
1.25
0.25
0.49
0.36
0.25
0.19
8.75
8.55
4.0
3.8
1.27
6.2
5.8
0.7
0.6
0.7
0.3
8
0
o
o
0.25
0.1
DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm (0.006 inch) maximum per side are not included.
1.0
0.4
SOT108-1
X
w M
θ
A
A1
A2
bp
D
HE
L p
Q
detail X
E
Z
e
c
L
v M A
(A )
3
A
7
8
1
14
y
076E06
MS-012
pin 1 index
0.069
0.010
0.004
0.057
0.049
0.01
0.019
0.014
0.0100
0.0075
0.35
0.34
0.16
0.15
0.05
1.05
0.041
0.244
0.228
0.028
0.024
0.028
0.012
0.01
0.25
0.01
0.004
0.039
0.016
99-12-27
03-02-19
0
2.5
5 mm
scale
SO14: plastic small outline package; 14 leads; body width 3.9 mm
SOT108-1


Số phần tương tự - 74HC05_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
74HC05S14 DIODES-74HC05S14 Datasheet
314Kb / 7P
   HEX INVERTERS WITH OPEN DRAIN OUTPUTS
74HC05S14-13 DIODES-74HC05S14-13 Datasheet
314Kb / 7P
   HEX INVERTERS WITH OPEN DRAIN OUTPUTS
74HC05T14 DIODES-74HC05T14 Datasheet
314Kb / 7P
   HEX INVERTERS WITH OPEN DRAIN OUTPUTS
74HC05T14-13 DIODES-74HC05T14-13 Datasheet
314Kb / 7P
   HEX INVERTERS WITH OPEN DRAIN OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - 74HC05_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HC05A ONSEMI-MC74HC05A Datasheet
157Kb / 7P
   Hex Inverter with Open Drain Outputs
November, 2009 ??Rev. 0
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC06A-Q100 NEXPERIA-74LVC06A-Q100 Datasheet
223Kb / 12P
   Hex inverter with open-drain outputs
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74HC05A KODENSHI-KK74HC05A Datasheet
286Kb / 6P
   Hex Inverter with Open-Drain Outputs
logo
System Logic Semiconduc...
SL74HC05 SLS-SL74HC05 Datasheet
35Kb / 5P
   Hex Inverter with Open-Drain Outputs
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC05-Q100 NEXPERIA-74HC05-Q100 Datasheet
858Kb / 15P
   Hex inverter with open-drain outputs
logo
National Semiconductor ...
54AC05 NSC-54AC05 Datasheet
113Kb / 6P
   Hex Inverter with Open Drain Outputs
logo
Fairchild Semiconductor
74AC05 FAIRCHILD-74AC05 Datasheet
33Kb / 4P
   Hex Inverter with Open Drain Outputs
logo
NXP Semiconductors
74HC05 NXP-74HC05 Datasheet
90Kb / 13P
   Hex inverter with open-drain outputs
Rev. 02-18 June 2009
logo
ON Semiconductor
MC74HC05A ONSEMI-MC74HC05A_13 Datasheet
123Kb / 6P
   Hex Inverter with Open Drain Outputs
May, 2013 ??Rev. 1
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC06A NEXPERIA-74LVC06A Datasheet
234Kb / 12P
   Hex inverter with open-drain outputs
Rev. 7 - 4 August 2020
logo
NXP Semiconductors
74LVC06A PHILIPS-74LVC06A Datasheet
71Kb / 16P
   Hex inverter with open-drain outputs
2000 Mar 07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com