công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF340 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF340
Giải thích chi tiết về linh kiện  Repetitive Avalanche Ratings
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF340 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF340_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF340_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF340_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF340_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF340_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF340_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF340_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
www.irf.com
3
IRF340
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics


Số phần tương tự - IRF340_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
IRF340-343 FAIRCHILD-IRF340-343 Datasheet
154Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 10A, 350V/400V
More results

Mô tả tương tự - IRF340_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
JANTX2N6784 IRF-JANTX2N6784_15 Datasheet
191Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6790 IRF-JANTX2N6790_15 Datasheet
199Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6796 IRF-JANTX2N6796_15 Datasheet
134Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
IRF140 IRF-IRF140_15 Datasheet
147Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
IRF240 IRF-IRF240_15 Datasheet
150Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6768 IRF-JANTX2N6768_15 Datasheet
148Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6758 IRF-JANTX2N6758_15 Datasheet
151Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6764 IRF-JANTX2N6764_15 Datasheet
153Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6800 IRF-JANTX2N6800_15 Datasheet
196Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6847 IRF-JANTX2N6847_15 Datasheet
133Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6851 IRF-JANTX2N6851_15 Datasheet
248Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com