công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC_HCT3G04 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC_HCT3G04
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inverter
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC_HCT3G04 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  74HC_HCT3G04_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT3G04_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT3G04_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT3G04_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT3G04_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT3G04_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT3G04_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT3G04_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT3G04_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
74HC_HCT3G04
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 4 — 2 October 2013
5 of 14
NXP Semiconductors
74HC3G04; 74HCT3G04
Inverter
11. Dynamic characteristics
CI
input
capacitance
-1.5
-
-
-
-
-
pF
74HCT3G04
VIH
HIGH-level
input voltage
VCC = 4.5 V to 5.5 V
2.0
1.6
-
2.0
-
2.0
-
V
VIL
LOW-level
input voltage
VCC = 4.5 V to 5.5 V
-
1.2
0.8
-
0.8
-
0.8
V
VOH
HIGH-level
output voltage
VI = VIH or VIL
IO = 20 A; VCC = 4.5 V
4.4
4.5
-
4.4
-
4.4
-
V
IO = 4.0 mA; VCC = 4.5 V
4.18
4.32
-
4.13
-
3.7
-
V
VOL
LOW-level
output voltage
VI = VIH or VIL
IO = 20 A; VCC = 4.5 V
-
0
0.1
-
0.1
-
0.1
V
IO = 4.0 mA; VCC = 4.5 V
-
0.15
0.26
-
0.33
-
0.4
V
II
input leakage
current
VI =VCC or GND; VCC =5.5 V
-
-
0.1
-
1.0
-
1.0
A
ICC
supply current per input pin; VCC =5.5 V;
VI =VCC or GND; IO =0A;
-
-
1.0
-
10
-
20
A
I
CC
additional
supply current
per input;
VCC = 4.5 V to 5.5 V;
VI =VCC  2.1 V; IO =0A
-
-
300
-
375
-
410
A
CI
input
capacitance
-1.5
-
-
-
-
-
pF
Table 7.
Static characteristics …continued
Voltages are referenced to GND (ground = 0 V). All typical values are measured at Tamb =25 C.
Symbol Parameter
Conditions
25
C
40 C to +85 C 40 C to +125 C Unit
Min
Typ
Max
Min
Max
Min
Max
Table 8.
Dynamic characteristics
Voltages are referenced to GND (ground = 0 V); all typical values are measured at Tamb =25 C; for test circuit see Figure 7.
Symbol Parameter
Conditions
25
C
40 C to +85 C 40 C to +125 C Unit
Min
Typ
Max
Min
Max
Min
Max
74HC3G04
tpd
propagation
delay
nA to nY; see Figure 6
[1]
VCC = 2.0 V
-
22
75
-
90
-
110
ns
VCC = 4.5 V
-
8
15
-
18
-
22
ns
VCC = 6.0 V
-
6
13
-
16
-
20
ns
tt
transition
time
see Figure 6
[2]
VCC = 2.0 V
-
18
75
-
95
-
125
ns
VCC = 4.5 V
-
6
15
-
19
-
25
ns
VCC = 6.0 V
-
5
13
-
16
-
20
ns
CPD
power
dissipation
capacitance
VI =GND to VCC
[3]
-9-
-
-
-
-
pF


Số phần tương tự - 74HC_HCT3G04_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT3G06 PHILIPS-74HC_HCT3G06_15 Datasheet
182Kb / 14P
   Triple inverter with open-drain outputs
Rev. 4-19 December 2013
74HC_HCT3G07 PHILIPS-74HC_HCT3G07_15 Datasheet
185Kb / 14P
   Triple buffer with open-drain outputs
Rev. 4-16 December 2013
More results

Mô tả tương tự - 74HC_HCT3G04_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC1GU04 PHILIPS-74LVC1GU04 Datasheet
96Kb / 15P
   Inverter
2004 Sep 21
logo
Sumida Corporation
CIUH7D45 SUMIDA-CIUH7D45 Datasheet
160Kb / 1P
   INVERTER
logo
Toshiba Semiconductor
TC7S04FTE85LF TOSHIBA-TC7S04FTE85LF Datasheet
183Kb / 7P
   Inverter
logo
Unisonic Technologies
U74AHCT3G04 UTC-U74AHCT3G04 Datasheet
193Kb / 5P
   INVERTER
logo
NXP Semiconductors
74HC3G04 NXP-74HC3G04 Datasheet
91Kb / 13P
   Inverter
Rev. 03-2 July 2008
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SZ04AFE TOSHIBA-TC7SZ04AFE_07 Datasheet
153Kb / 5P
   Inverter
TC7SU04F TOSHIBA-TC7SU04F_01 Datasheet
225Kb / 6P
   INVERTER
TC7S04F TOSHIBA-TC7S04F_01 Datasheet
229Kb / 6P
   INVERTER
TC7SZ04AFS TOSHIBA-TC7SZ04AFS Datasheet
166Kb / 6P
   INVERTER
logo
Renesas Technology Corp
RJP65D05DWA RENESAS-RJP65D05DWA Datasheet
157Kb / 4P
   Inverter
RJP65M04DWA RENESAS-RJP65M04DWA_15 Datasheet
147Kb / 4P
   Inverter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com