công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC_HCT3G06 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC_HCT3G06
Giải thích chi tiết về linh kiện  Triple inverter with open-drain outputs
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC_HCT3G06 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC_HCT3G06_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT3G06_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT3G06_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT3G06_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT3G06_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT3G06_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT3G06_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT3G06_15 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT3G06_15 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
74HC_HCT3G06
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 4 — 19 December 2013
9 of 14
NXP Semiconductors
74HC3G06; 74HCT3G06
Triple inverter with open-drain outputs
Fig 9.
Package outline SOT765-1 (VSSOP8)
UNIT
A1
A
max.
A2
A3
bp
L
HE
Lp
wy
v
ce
D(1)
E(2)
Z(1)
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.15
0.00
0.85
0.60
0.27
0.17
0.23
0.08
2.1
1.9
2.4
2.2
0.5
3.2
3.0
0.4
0.1
8
°
0
°
0.13
0.1
0.2
0.4
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Notes
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
2. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
0.40
0.15
Q
0.21
0.19
SOT765-1
MO-187
02-06-07
w M
bp
D
Z
e
0.12
14
8
5
θ
A2
A1
Q
Lp
(A3)
detail X
A
L
HE
E
c
v M A
X
A
y
2.5
5 mm
0
scale
VSSOP8: plastic very thin shrink small outline package; 8 leads; body width 2.3 mm
SOT765-1
1
pin 1 index


Số phần tương tự - 74HC_HCT3G06_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT3G04 PHILIPS-74HC_HCT3G04_15 Datasheet
181Kb / 14P
   Inverter
Rev. 4-2 October 2013
74HC_HCT3G07 PHILIPS-74HC_HCT3G07_15 Datasheet
185Kb / 14P
   Triple buffer with open-drain outputs
Rev. 4-16 December 2013
More results

Mô tả tương tự - 74HC_HCT3G06_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NL37WZ06 ONSEMI-NL37WZ06 Datasheet
88Kb / 8P
   Triple Inverter with Open Drain Outputs
August, 2003 ??Rev. 2
NL37WZ06 ONSEMI-NL37WZ06_V01 Datasheet
162Kb / 11P
   Triple Inverter with Open Drain Outputs
June, 2022 - Rev. 10
logo
Diodes Incorporated
74LVC3G06 DIODES-74LVC3G06 Datasheet
546Kb / 8P
   TRIPLE INVERTER WITH OPEN DRAIN OUTPUTS
November 2022 Rev. 1 - 2
logo
NXP Semiconductors
74HC3G06 NXP-74HC3G06 Datasheet
92Kb / 13P
   Triple inverter with open-drain outputs
Rev. 03-11 May 2009
logo
ON Semiconductor
NL37WZ06 ONSEMI-NL37WZ06_12 Datasheet
107Kb / 5P
   Triple Inverter with Open Drain Outputs
April, 2012 ??Rev. 6
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT3G06 NEXPERIA-74HCT3G06 Datasheet
194Kb / 10P
   Triple inverter with open-drain outputs
Rev. 5 - 1 May 2019
logo
ON Semiconductor
NL37WZ06 ONSEMI-NL37WZ06_06 Datasheet
74Kb / 5P
   Triple Inverter with Open Drain Outputs
April, 2006 ??Rev. 4
logo
Texas Instruments
SN74LVC3G06 TI1-SN74LVC3G06_16 Datasheet
844Kb / 16P
[Old version datasheet]   Triple Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Outputs
SN74LVC3G06 TI1-SN74LVC3G06_17 Datasheet
937Kb / 18P
[Old version datasheet]   Triple Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Outputs
SN74LVC3G06 TI-SN74LVC3G06 Datasheet
319Kb / 12P
[Old version datasheet]   TRIPLE INVERTER BUFFER/DRIVER WITH OPEN DRAIN OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com