công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC_HCT573 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC_HCT573
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal D-type transparent latch; 3-state
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC_HCT573 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  74HC_HCT573_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT573_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT573_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT573_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT573_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT573_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT573_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT573_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC_HCT573_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
74HC_HCT573
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2015. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 6 — 26 January 2015
2 of 21
NXP Semiconductors
74HC573; 74HCT573
Octal D-type transparent latch; 3-state
3.
Ordering information
4.
Functional diagram
Table 1.
Ordering information
Type number
Package
Temperature range
Name
Description
Version
74HC573N
40 C to +125 C
DIP20
plastic dual in-line package; 20 leads (300 mil)
SOT146-1
74HCT534N
74HC573D
40 C to +125 C
SO20
plastic small outline package; 20 leads;
body width 7.5 mm
SOT163-1
74HCT573D
74HC573DB
40 C to +125 C
SSOP20
plastic shrink small outline package; 20 leads;
body width 5.3 mm
SOT339-1
74HCT573DB
74HC573PW
40 C to +125 C
TSSOP20
plastic thin shrink small outline package; 20 leads;
body width 4.4 mm
SOT360-1
74HCT573PW
74HC573BQ
40 C to +125 C
DHVQFN20
plastic dual in-line compatible thermal enhanced very
thin quad flat package; no leads; 20 terminals;
body 2.5
 4.5  0.85 mm
SOT764-1
74HCT573BQ
Fig 1.
Functional diagram


Số phần tương tự - 74HC_HCT573_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC-HCT594-Q100 NEXPERIA-74HC-HCT594-Q100 Datasheet
329Kb / 22P
   8-bit shift register with output register
Rev. 4 - 27 September 2022
logo
NXP Semiconductors
74HC/HCT541 NXP-74HC/HCT541 Datasheet
55Kb / 7P
   Octal buffer/line driver; 3-state
December 1990
74HC_HCT594 PHILIPS-74HC_HCT594_15 Datasheet
137Kb / 26P
   8-bit shift register with output register
Rev. 03-20 December 2006
74HC_HCT595 PHILIPS-74HC_HCT595_15 Datasheet
256Kb / 24P
   8-bit serial-in, serial or parallel-out shift register with output latches; 3-state
Rev. 7-26 January 2015
74HC_HCT597 PHILIPS-74HC_HCT597_15 Datasheet
218Kb / 23P
   8-bit shift register with input flip-flops
Rev. 3-15 April 2014
More results

Mô tả tương tự - 74HC_HCT573_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
System Logic Semiconduc...
SL74LV373 SLS-SL74LV373 Datasheet
47Kb / 8P
   OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCH(3-State)
SL74LV573 SLS-SL74LV573 Datasheet
43Kb / 6P
   OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCH (3-State)
logo
NXP Semiconductors
74ALVC373 PHILIPS-74ALVC373 Datasheet
97Kb / 20P
   Octal D-type transparent latch 3-state
2002 Feb 26
74ALVC573 PHILIPS-74ALVC573 Datasheet
108Kb / 20P
   Octal D-type transparent latch 3-state
2003 Jun 25
74ALVC373 PHILIPS-74ALVC373_15 Datasheet
109Kb / 17P
   Octal D-type transparent latch; 3-state
Rev. 02-18 October 2007
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74LV373 KODENSHI-KK74LV373 Datasheet
330Kb / 6P
   Octal D-type transparent latch; 3-state
KK74LV374 KODENSHI-KK74LV374 Datasheet
328Kb / 6P
   Octal D-type transparent latch; 3-state
logo
List of Unclassifed Man...
74HC373 ETC1-74HC373 Datasheet
243Kb / 5P
   OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCH 3-STATE
logo
IK Semicon Co., Ltd
IN74LV573 IKSEMICON-IN74LV573 Datasheet
334Kb / 8P
   Octal D-type transparent latch (3-State)
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC573-Q100 NEXPERIA-74HC573-Q100 Datasheet
274Kb / 16P
   Octal D-type transparent latch; 3-state
Rev. 6 - 10 February 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com