công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH16600 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74ALVCH16600
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-bit universal bus transceiver (3-State)
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74ALVCH16600 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74ALVCH16600_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16600_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16600_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16600_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16600_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16600_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16600_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16600_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16600_15 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74ALVCH16600
18-bit universal bus transceiver (3-State)
1998 Sep 24
8
AC CHARACTERISTICS FOR VCC = 2.3V TO 2.7V RANGE
GND = 0V; tr = tf ≤ 2.0ns; CL = 30pF
LIMITS
SYMBOL
PARAMETER
WAVEFORM
VCC = 2.5V ± 0.2V
UNIT
MIN
TYP1
MAX
Propagation delay
An, Bn to Bn, An
1.0
3.1
5.2
tPHL/tPLH
Propagation delay
LEAB, LEBA to Bn, An
1, 2
1.0
3.6
6.2
ns
Propagation delay
CPAB, CPBA to Bn, An
1.0
3.8
7.3
tPZH/tPZL
3-State output enable time
OEBA, OEAB to An, Bn
3
1.0
3.1
6.5
ns
tPHZ/tPLZ
3-State output enable time
OEBA, OEAB to An, Bn
3
1.0
2.8
5.1
ns
t
Pulse width HIGH
LEAB, LEBA
2
3.3
1.6
ns
tW
Pulse width HIGH or LOW
CPAB, CPBA
2
3.3
2.0
ns
Set-up time
An, Bn to CPAB, CPBA
4
1.3
–0.1
tSU
Set-up time
An, Bn to LEAB, LEBA
4
1.2
0.1
ns
Set-up time
CEAB, CEBA to CPAB, CPBA
4
0.7
–0.4
Hold time
An, Bn to CPAB, CPBA
4
1.5
0.6
th
Hold time
An, Bn to LEAB, LEBA
4
1.2
0.6
ns
Hold time
CEAB, CEBA to CPAB, CPBA
4
1.4
2.0
fMAX
Maximum clock frequency
150
335
MHz
NOTE:
1. All typical values are at VCC = 2.5V and Tamb = 25°C.


Số phần tương tự - 74ALVCH16600_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16600DGG PHILIPS-74ALVCH16600DGG Datasheet
88Kb / 14P
   18-bit universal bus transceiver 3-State
1999 Nov 23
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16600DGG NEXPERIA-74ALVCH16600DGG Datasheet
210Kb / 17P
   18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 3 - 15 January 2018
More results

Mô tả tương tự - 74ALVCH16600_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16601 PHILIPS-74ALVCH16601 Datasheet
86Kb / 12P
   18-bit universal bus transceiver 3-State
1998 Sep 24
74ALVT16601 PHILIPS-74ALVT16601 Datasheet
96Kb / 14P
   18-bit universal bus transceiver 3-State
1998 Feb 13
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16501 NEXPERIA-74ALVCH16501 Datasheet
253Kb / 15P
   18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 7 - 24 November 2021
74ALVT16601 NEXPERIA-74ALVT16601 Datasheet
233Kb / 21P
   18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 03 - 5 July 2005
logo
NXP Semiconductors
74ABT16500C PHILIPS-74ABT16500C Datasheet
88Kb / 12P
   18-bit universal bus transceiver 3-State
1998 Feb 27
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16600 NEXPERIA-74ALVCH16600 Datasheet
210Kb / 17P
   18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 3 - 15 January 2018
74ALVCH16601 NEXPERIA-74ALVCH16601 Datasheet
231Kb / 15P
   18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 3 - 13 August 2018
logo
NXP Semiconductors
74ALVT16501 PHILIPS-74ALVT16501_05 Datasheet
123Kb / 20P
   18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 04-8 August 2005
74ALVCH16500 PHILIPS-74ALVCH16500 Datasheet
88Kb / 14P
   18-bit universal bus transceiver 3-State
1998 Sep 24
74ALVCH16501 PHILIPS-74ALVCH16501 Datasheet
86Kb / 13P
   18-bit universal bus transceiver 3-State
1998 Sep 29
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com