công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMA423R409T bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - International Rectifier

tên linh kiện HMA423R409T
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

HMA423R409T bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - International Rectifier

  HMA423R409T_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier HMA423R409T_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier HMA423R409T_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier HMA423R409T_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier HMA423R409T_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier HMA423R409T_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier HMA423R409T_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier HMA423R409T_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
www.irf.com
3
HMA423R409T/ES
For Notes to Electrical Performance Characteristics, refer to page 5
Input voltage range
-0.5Vdc to +80Vdc
Input voltage range
+36.5Vdc to +48Vdc
Output power
Internally limited
Lead temperature
+300°C for 10 seconds
Output power
0 to 120% Max. Rated
Operating temperature
-55°C to +125°C
Storage temperature
-55°C to +135°C
Recommended Operating Conditions
Absolute Maximum Ratings
Electrical Performance Characteristics
Conditions
-55°C
≤ TC ≤ +125°C
Group A
VIN = 42V DC ± 5%, CL = 0
Parameter
Subgroup
unless otherwiese specified
Min.
Nom.
Max.
Unit
Input Voltage
1,2,3
Note 2
36.5
42
48
V
IOUT = 100% Rated Load, Note 5, 11
Output Voltage ( VOUT )
1,2,3
(main)
3.35
3.40
3.45
(+aux.) +8.70
+9.20
+9.70
V
(-aux.)
-9.70
-9.20
-8.70
Output Power ( POUT )
1,2,3
VIN = 36.5, 42, 48 Volts, Note 2
0
50
W
VIN = 36.5, 42, 48 Volts, Notes 2,3,4,5
Output Current ( IOUT )
1,2,3
(main)
450
4500
(+aux.)
460
2300
(-aux.)
230
1150
VIN = 36.5, 42, 48 Volts, Note 5
Line Regulation ( VRLINE )
1,2,3
IOUT = 10, 50, 100% Rated Load
(main)
-10
10
(±aux.)
-120
120
VIN = 36.5, 42, 48 Volts, Notes 5, 13
Load Regulation ( VRLOAD )
1,2,3
IOUT = 10, 50, 100% Rated Load
(main)
-50
50
(±aux.)
-400
400
VIN = 36.5, 42, 48 Volts
Cross Regulation ( VRCROSS )
1,2,3
IOUT = 0.45A to 4.5A (main) and
-6.0
6.0
%
1.15A (+aux), 575mA (-aux)
IOUT = 0, Pin 3 open
80
Pin 3 shorted to Pin 2
5.0
VIN = 36.5, 42, 48 Volts, Notes 5, 6,14
Output Ripple ( VRIP )
1,2,3
IOUT = 10, 50, 100% Rated Load
(main)
25
100
(±aux.)
50
200
mVP-P
Input Current ( IIN )
1,2,3
Limits
mA
mA
mV
mV


Số phần tương tự - HMA423R409T_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
HMA423R409TES IRF-HMA423R409TES Datasheet
155Kb / 8P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - HMA423R409T_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SynQor Worldwide Headqu...
MQFL-270-06S SYNQOR-MQFL-270-06S Datasheet
1Mb / 16P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQFL-270-15S SYNQOR-MQFL-270-15S Datasheet
1Mb / 17P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQHL-28-05S SYNQOR-MQHL-28-05S Datasheet
1Mb / 17P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQFL-28V-3R3S SYNQOR-MQFL-28V-3R3S Datasheet
850Kb / 19P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQFL-28V-06S SYNQOR-MQFL-28V-06S Datasheet
1Mb / 19P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQFL-28VE-3R3S SYNQOR-MQFL-28VE-3R3S Datasheet
1Mb / 19P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQFL-28VE-05S SYNQOR-MQFL-28VE-05S Datasheet
1Mb / 19P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQFL-28VE-09S SYNQOR-MQFL-28VE-09S Datasheet
1Mb / 19P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQFL-28VE-12S SYNQOR-MQFL-28VE-12S Datasheet
1Mb / 19P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQFL-28-1R5S SYNQOR-MQFL-28-1R5S Datasheet
1Mb / 17P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQFL-28-1R8S SYNQOR-MQFL-28-1R8S Datasheet
1Mb / 17P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com