công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH16373 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74ALVCH16373
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 V/3.3 V 16-bit D-type transparent latch; 3-state
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74ALVCH16373 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74ALVCH16373_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16373_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16373_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16373_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16373_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16373_15 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16373_15 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16373_15 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74ALVCH16373_15 Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
74ALVCH16373
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2012. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 6 — 10 July 2012
11 of 18
NXP Semiconductors
74ALVCH16373
2.5 V/3.3 V 16-bit D-type transparent latch; 3-state
The shaded areas indicate when the input is permitted to change for predictable output performance.
Fig 9.
Data setup and hold times for input (nDn) to input (nLE)
001aam013
GND
GND
VI
VI
nDn input
nLE input
th
tsu
VM
VM
th
tsu
Table 8.
Measurement points
Supply voltage
Input
Output
VCC
VI
VM
VM
VX
VY
2.3 V to 2.7 V and < 2.3 V VCC
0.5
 V
CC
0.5
 V
CC
VOL + 0.15 V
VOH  0.15 V
2.7 V
2.7 V
1.5 V
1.5 V
VOL + 0.3 V
VOH  0.3 V
3.0 V to 3.6 V
2.7 V
1.5 V
1.5 V
VOL + 0.3 V
VOH  0.3 V


Số phần tương tự - 74ALVCH16373_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16373DGG PHILIPS-74ALVCH16373DGG Datasheet
96Kb / 12P
   2.5V/3.3V 16-bit D-type transparent latch 3-State
1999 Sep 20
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16373DGG NEXPERIA-74ALVCH16373DGG Datasheet
238Kb / 14P
   2.5 V/3.3 V 16-bit D-type transparent latch; 3-state
Rev. 8 - 22 November 2021
logo
Texas Instruments
74ALVCH16373DGGE4 TI-74ALVCH16373DGGE4 Datasheet
488Kb / 19P
[Old version datasheet]   16-BIT TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
74ALVCH16373DGGRG4 TI-74ALVCH16373DGGRG4 Datasheet
488Kb / 19P
[Old version datasheet]   16-BIT TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16373DL PHILIPS-74ALVCH16373DL Datasheet
96Kb / 12P
   2.5V/3.3V 16-bit D-type transparent latch 3-State
1999 Sep 20
More results

Mô tả tương tự - 74ALVCH16373_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16373 NEXPERIA-74ALVCH16373 Datasheet
238Kb / 14P
   2.5 V/3.3 V 16-bit D-type transparent latch; 3-state
Rev. 8 - 22 November 2021
74LVT16373A NEXPERIA-74LVT16373A Datasheet
228Kb / 13P
   3.3 V 16-bit transparent D-type latch; 3-state
Rev. 4 - 3 August 2021
logo
Texas Instruments
SN54ALVTH16373 TI-SN54ALVTH16373_07 Datasheet
556Kb / 19P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALVTH16373 TI-SN54ALVTH16373 Datasheet
185Kb / 10P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVTH162373-EP TI1-SN74LVTH162373-EP Datasheet
285Kb / 10P
[Old version datasheet]   3.3-V ABT 16-BIT TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
NXP Semiconductors
74LVT573 PHILIPS-74LVT573_15 Datasheet
323Kb / 17P
   3.3 V octal D-type transparent latch; 3-state
Rev. 8-22 November 2011
74LVT573 NXP-74LVT573 Datasheet
111Kb / 16P
   3.3 V octal D-type transparent latch; (3-state)
Rev. 04-15 September 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT573 NEXPERIA-74LVT573 Datasheet
264Kb / 15P
   3.3 V octal D-type transparent latch; 3-state
Rev. 9 - 30 July 2021
logo
NXP Semiconductors
74AVC16373 PHILIPS-74AVC16373_15 Datasheet
100Kb / 16P
   16-bit D-type transparent latch; 3.6 V tolerant; 3-state
2000 Mar 09
74AVC16373 PHILIPS-74AVC16373 Datasheet
87Kb / 16P
   16-bit D-type transparent latch; 3.6 V tolerant; 3-state
2000 Mar 09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com