công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH162601 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74ALVCH162601
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-bit universal bus transceiver with 30 W termination resistor; 3-state
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74ALVCH162601 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74ALVCH162601_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74ALVCH162601_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74ALVCH162601_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74ALVCH162601_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74ALVCH162601_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74ALVCH162601_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74ALVCH162601_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74ALVCH162601_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74ALVCH162601_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
1999 Oct 14
6
Philips Semiconductors
Product specification
18-bit universal bus transceiver with 30
termination resistor; 3-state
74ALVCH162601
handbook, full pagewidth
CPAB
OEAB
MNA289
18 IDENTICAL CHANNELS
CEAB
LEAB
CPBA
LEBA
CEBA
OEBA
CP
CE
C1
1D
CP
An
Bn
CE
C1
1D
Fig.3 Logic diagram (one section).


Số phần tương tự - 74ALVCH162601_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH162601DGG PHILIPS-74ALVCH162601DGG Datasheet
90Kb / 20P
   18-bit universal bus transceiver with 30 ohm termination resistor; 3-state
1999 Oct 14
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH162601DGG NEXPERIA-74ALVCH162601DGG Datasheet
233Kb / 15P
   18-bit universal bus transceiver with 30 Ω termination resistor; 3-state
Rev. 2 - 13 August 2018
logo
Texas Instruments
74ALVCH162601DLG4 TI-74ALVCH162601DLG4 Datasheet
361Kb / 15P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
74ALVCH162601DLRG4 TI-74ALVCH162601DLRG4 Datasheet
361Kb / 15P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
74ALVCH162601GRE4 TI-74ALVCH162601GRE4 Datasheet
361Kb / 15P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - 74ALVCH162601_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH162601 PHILIPS-74ALVCH162601 Datasheet
90Kb / 20P
   18-bit universal bus transceiver with 30 ohm termination resistor; 3-state
1999 Oct 14
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH162601 NEXPERIA-74ALVCH162601 Datasheet
233Kb / 15P
   18-bit universal bus transceiver with 30 Ω termination resistor; 3-state
Rev. 2 - 13 August 2018
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16601 PHILIPS-74ALVCH16601 Datasheet
86Kb / 12P
   18-bit universal bus transceiver 3-State
1998 Sep 24
74ALVT16601 PHILIPS-74ALVT16601 Datasheet
96Kb / 14P
   18-bit universal bus transceiver 3-State
1998 Feb 13
74ALVCH16600 PHILIPS-74ALVCH16600_15 Datasheet
93Kb / 14P
   18-bit universal bus transceiver (3-State)
1998 Sep 24
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16501 NEXPERIA-74ALVCH16501 Datasheet
253Kb / 15P
   18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 7 - 24 November 2021
74ALVT16601 NEXPERIA-74ALVT16601 Datasheet
233Kb / 21P
   18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 03 - 5 July 2005
logo
NXP Semiconductors
74ABT16500C PHILIPS-74ABT16500C Datasheet
88Kb / 12P
   18-bit universal bus transceiver 3-State
1998 Feb 27
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16600 NEXPERIA-74ALVCH16600 Datasheet
210Kb / 17P
   18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 3 - 15 January 2018
74ALVCH16601 NEXPERIA-74ALVCH16601 Datasheet
231Kb / 15P
   18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 3 - 13 August 2018
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com