công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AHC_AHCT164 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74AHC_AHCT164
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit serial-in/parallel-out shift register
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74AHC_AHCT164 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74AHC_AHCT164_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT164_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT164_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT164_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT164_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT164_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT164_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT164_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT164_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
74AHC_AHCT164_3
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 24 April 2008
6 of 18
NXP Semiconductors
74AHC164; 74AHCT164
8-bit serial-in/parallel-out shift register
8.
Recommended operating conditions
9.
Static characteristics
Table 5.
Operating conditions
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
74AHC164
VCC
supply voltage
2.0
5.0
5.5
V
VI
input voltage
0
-
5.5
V
VO
output voltage
0
-
VCC
V
Tamb
ambient temperature
−40
+25
+125
°C
∆t/∆V
input transition rise and fall rate
VCC = 3.0 V to 3.6 V
-
-
100
ns/V
VCC = 4.5 V to 5.5 V
-
-
20
ns/V
74AHCT164
VCC
supply voltage
4.5
5.0
5.5
V
VI
input voltage
0
-
5.5
V
VO
output voltage
0
-
VCC
V
Tamb
ambient temperature
−40
+25
+125
°C
∆t/∆V
input transition rise and fall rate
VCC = 4.5 V to 5.5 V
-
-
20
ns/V
Table 6.
Static characteristics
At recommended operating conditions; voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
Symbol Parameter
Conditions
25
°C
−40 °C to +85 °C −40 °C to +125 °C Unit
Min
Typ
Max
Min
Max
Min
Max
74AHC164
VIH
HIGH-level
input voltage
VCC = 2.0 V
1.5
-
-
1.5
-
1.5
-
V
VCC = 3.0 V
2.1
-
-
2.1
-
2.1
-
V
VCC = 5.5 V
3.85
-
-
3.85
-
3.85
-
V
VIL
LOW-level
input voltage
VCC = 2.0 V
-
-
0.5
-
0.5
-
0.5
V
VCC = 3.0 V
-
-
0.9
-
0.9
-
0.9
V
VCC = 5.5 V
-
-
1.65
-
1.65
-
1.65
V
VOH
HIGH-level
output voltage
VI = VIH or VIL
IO = −50 µA; VCC = 2.0 V
1.9
2.0
-
1.9
-
1.9
-
V
IO = −50 µA; VCC = 3.0 V
2.9
3.0
-
2.9
-
2.9
-
V
IO = −50 µA; VCC = 4.5 V
4.4
4.5
-
4.4
-
4.4
-
V
IO = −4.0 mA; VCC = 3.0 V
2.58
-
-
2.48
-
2.40
-
V
IO = −8.0 mA; VCC = 4.5 V
3.94
-
-
3.80
-
3.70
-
V
VOL
LOW-level
output voltage
VI = VIH or VIL
IO = 50 µA; VCC = 2.0 V
-
0
0.1
-
0.1
-
0.1
V
IO = 50 µA; VCC = 3.0 V
-
0
0.1
-
0.1
-
0.1
V
IO = 50 µA; VCC = 4.5 V
-
0
0.1
-
0.1
-
0.1
V
IO = 4.0 mA; VCC = 3.0 V
-
-
0.36
-
0.44
-
0.55
V
IO = 8.0 mA; VCC = 4.5 V
-
-
0.36
-
0.44
-
0.55
V


Số phần tương tự - 74AHC_AHCT164_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AHC_AHCT123A PHILIPS-74AHC_AHCT123A_15 Datasheet
315Kb / 22P
   Dual retriggerable monostable multivibrator with reset
Rev. 4-8 November 2011
74AHC_AHCT125 PHILIPS-74AHC_AHCT125_15 Datasheet
100Kb / 15P
   Quad buffer/line driver; 3-state
Rev. 04-11 January 2008
74AHC_AHCT132 PHILIPS-74AHC_AHCT132_15 Datasheet
126Kb / 17P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
Rev. 06-4 May 2009
74AHC_AHCT139 PHILIPS-74AHC_AHCT139_15 Datasheet
91Kb / 14P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
Rev. 02-9 May 2008
74AHC_AHCT14 PHILIPS-74AHC_AHCT14_15 Datasheet
123Kb / 16P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 05-4 May 2009
More results

Mô tả tương tự - 74AHC_AHCT164_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC9164FK TOSHIBA-TC74VHC9164FK Datasheet
666Kb / 10P
   8-Bit Shift Register (Parallel-IN/ Serial-OUT, Serial -IN/ Parallel -OUT)
2018-06-22
logo
Integral Corp.
IN74LV164 INTEGRAL-IN74LV164 Datasheet
45Kb / 6P
   8-BIT SERIAL-IN/PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
logo
NXP Semiconductors
74LV164 PHILIPS-74LV164 Datasheet
119Kb / 12P
   8-bit serial-in/parallel-out shift register
1998 May 07
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC165MX FAIRCHILD-MM74HC165MX Datasheet
79Kb / 8P
   Parallel-in/Serial-out 8-Bit Shift Register
logo
Motorola, Inc
MC5474F164 MOTOROLA-MC5474F164 Datasheet
69Kb / 3P
   8-BIT SERIAL-IN, PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74LV164 KODENSHI-KK74LV164 Datasheet
476Kb / 6P
   8-BIT SERIAL-IN/PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
logo
Texas Instruments
CD54AC164 TI-CD54AC164_08 Datasheet
457Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register
CD54AC164 TI-CD54AC164_07 Datasheet
427Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT165 PHILIPS-74HC_HCT165_15 Datasheet
139Kb / 22P
   8-bit parallel-in/serial out shift register
Rev. 03-14 March 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT164 NEXPERIA-74AHCT164 Datasheet
265Kb / 16P
   8-bit serial-in/parallel-out shift register
Rev. 4 - 11 June 2020
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com