công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AHC_AHCT157 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74AHC_AHCT157
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-input multiplexer
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74AHC_AHCT157 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  74AHC_AHCT157_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT157_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT157_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT157_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT157_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT157_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT157_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT157_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT157_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
74AHC_AHCT157_2
© NXP B.V. 2007. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 9 November 2007
4 of 16
NXP Semiconductors
74AHC157; 74AHCT157
Quad 2-input multiplexer
5.2 Pin description
6.
Functional description
[1]
H = HIGH voltage level;
L = LOW voltage level;
X = don’t care.
Table 2.
Pin description
Symbol
Pin
Description
S
1
common data select input
1I0 to 4I0
2, 5, 11, 14
data inputs from source 0
1I1 to 4I1
3, 6, 10, 13
data inputs from source 1
1Y to 4Y
4, 7, 9, 12
multiplexer outputs
GND
8
ground (0 V)
E
15
enable input (active LOW)
VCC
16
supply voltage
Table 3.
Function table[1]
Input
Output
E
S
nI0
nI1
nY
H
XXXL
LLLX
L
LLH
X
H
LH
X
L
L
LH
X
H
H


Số phần tương tự - 74AHC_AHCT157_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AHC_AHCT123A PHILIPS-74AHC_AHCT123A_15 Datasheet
315Kb / 22P
   Dual retriggerable monostable multivibrator with reset
Rev. 4-8 November 2011
74AHC_AHCT125 PHILIPS-74AHC_AHCT125_15 Datasheet
100Kb / 15P
   Quad buffer/line driver; 3-state
Rev. 04-11 January 2008
74AHC_AHCT132 PHILIPS-74AHC_AHCT132_15 Datasheet
126Kb / 17P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
Rev. 06-4 May 2009
74AHC_AHCT139 PHILIPS-74AHC_AHCT139_15 Datasheet
91Kb / 14P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
Rev. 02-9 May 2008
74AHC_AHCT14 PHILIPS-74AHC_AHCT14_15 Datasheet
123Kb / 16P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 05-4 May 2009
More results

Mô tả tương tự - 74AHC_AHCT157_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC157 FAIRCHILD-74VHC157 Datasheet
70Kb / 7P
   Quad 2-Input Multiplexer
logo
National Semiconductor ...
54F158A NSC-54F158A Datasheet
147Kb / 8P
   Quad 2-Input Multiplexer
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC158 HITACHI-HD74AC158 Datasheet
55Kb / 9P
   Quad 2-Input Multiplexer
logo
Fairchild Semiconductor
74F157A FAIRCHILD-74F157A Datasheet
74Kb / 6P
   Quad 2-Input Multiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74AC157 ONSEMI-MC74AC157 Datasheet
106Kb / 10P
   Quad 2-Input Multiplexer
January, 2005 ??Rev. 6
logo
NXP Semiconductors
74LV157 PHILIPS-74LV157 Datasheet
117Kb / 12P
   Quad 2-input multiplexer
1998 Apr 30
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC157 HITACHI-HD74AC157 Datasheet
53Kb / 9P
   Quad 2-Input Multiplexer
logo
National Semiconductor ...
54F157ADM NSC-54F157ADM Datasheet
156Kb / 8P
   Quad 2-Input Multiplexer
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC157 FAIRCHILD-74VHC157_07 Datasheet
253Kb / 10P
   Quad 2-Input Multiplexer
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT157 PHILIPS-74HC_HCT157_15 Datasheet
209Kb / 19P
   Quad 2-input multiplexer
Rev. 7-21 January 2015
logo
Texas Instruments
54AC157 TI1-54AC157 Datasheet
140Kb / 10P
[Old version datasheet]   Quad 2-Input Multiplexer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com