công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AHC_AHCT3G14 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74AHC_AHCT3G14
Giải thích chi tiết về linh kiện  Triple inverting Schmitt trigger
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74AHC_AHCT3G14 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  74AHC_AHCT3G14_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT3G14_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT3G14_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT3G14_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT3G14_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT3G14_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT3G14_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT3G14_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT3G14_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
74AHC_AHCT3G14
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 8 — 13 May 2013
2 of 19
NXP Semiconductors
74AHC3G14; 74AHCT3G14
Triple inverting Schmitt trigger
4.
Ordering information
5.
Marking
[1]
The pin 1 indicator is located on the lower left corner of the device, below the marking code.
6.
Functional diagram
Table 1.
Ordering information
Type number
Package
Temperature range
Name
Description
Version
74AHC3G14DP
40 C to +125 C
TSSOP8
plastic thin shrink small outline package; 8 leads;
body width 3 mm; lead length 0.5 mm
SOT505-2
74AHCT3G14DP
74AHC3G14DC
40 C to +125 C
VSSOP8
plastic very thin shrink small outline package; 8 leads;
body width 2.3 mm
SOT765-1
74AHCT3G14DC
74AHC3G14GT
40 C to +125 C
XSON8
plastic extremely thin small outline package; no leads;
8 terminals; body 1
 1.95  0.5 mm
SOT833-1
74AHCT3G14GT
74AHC3G14GD
40 C to +125 C
XSON8
plastic extremely thin small outline package; no leads;
8 terminals; body 3
 2  0.5 mm
SOT996-2
74AHCT3G14GD
Table 2.
Marking codes
Type number
Marking code[1]
74AHC3G14DP
A14
74AHCT3G14DP
C14
74AHC3G14DC
A14
74AHCT3G14DC
C14
74AHC3G14GT
A14
74AHCT3G14GT
C14
74AHC3G14GD
A14
74AHCT3G14GD
C14
Fig 1.
Logic symbol
Fig 2.
IEC logic symbol
Fig 3.
Logic diagram
(one Schmitt trigger)
001aah728
1A
1Y
3Y
3A
2A
2Y
001aah729
mna025
A
Y


Số phần tương tự - 74AHC_AHCT3G14_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AHC_AHCT3G04 PHILIPS-74AHC_AHCT3G04_15 Datasheet
182Kb / 14P
   Inverter
Rev. 3-26 March 2013
More results

Mô tả tương tự - 74AHC_AHCT3G14_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT3G14-Q100 NEXPERIA-74HCT3G14-Q100 Datasheet
248Kb / 15P
   Triple inverting Schmitt trigger
Rev. 3 - 1 February 2019
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT3G14 PHILIPS-74HC_HCT3G14_15 Datasheet
220Kb / 21P
   Triple inverting Schmitt trigger
Rev. 5-9 December 2013
logo
Nexperia B.V. All right...
XC7WT14 NEXPERIA-XC7WT14 Datasheet
223Kb / 11P
   Triple inverting Schmitt trigger
Rev. 5 - 17 May 2021
XC7WH14 NEXPERIA-XC7WH14 Datasheet
246Kb / 14P
   Triple inverting Schmitt trigger
Rev. 6 - 22 February 2019
logo
NXP Semiconductors
XC7WH14 PHILIPS-XC7WH14_15 Datasheet
209Kb / 18P
   Triple inverting Schmitt trigger
Rev. 5-7 February 2013
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT3G14 NEXPERIA-74AHCT3G14 Datasheet
267Kb / 15P
   Triple inverting Schmitt trigger
Rev. 9 - 4 December 2018
logo
NXP Semiconductors
XC7WT14 PHILIPS-XC7WT14_15 Datasheet
203Kb / 18P
   Triple inverting Schmitt trigger
Rev. 3-23 January 2013
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT3G14 NEXPERIA-74HCT3G14 Datasheet
248Kb / 15P
   Triple inverting Schmitt trigger
Rev. 6 - 1 February 2019
logo
NXP Semiconductors
74HC3G14 NXP-74HC3G14 Datasheet
109Kb / 18P
   Triple inverting Schmitt trigger
Rev. 03-8 May 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC3G14-Q100 NEXPERIA-74HC3G14-Q100 Datasheet
249Kb / 15P
   Triple inverting Schmitt trigger
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com