công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AHC_AHCT2G126 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74AHC_AHCT2G126
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual buffer/line driver; 3-state
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74AHC_AHCT2G126 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74AHC_AHCT2G126_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT2G126_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT2G126_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT2G126_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT2G126_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT2G126_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT2G126_15 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT2G126_15 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT2G126_15 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
74AHC_AHCT2G126
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 7 — 6 May 2013
10 of 16
NXP Semiconductors
74AHC2G126; 74AHCT2G126
Dual buffer/line driver; 3-state
13. Package outline
Fig 9.
Package outline SOT505-2 (TSSOP8)
UNIT
A1
A
max.
A2
A3
bp
L
HE
Lp
wy
v
ce
D(1)
E(1)
Z(1)
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.15
0.00
0.95
0.75
0.38
0.22
0.18
0.08
3.1
2.9
3.1
2.9
0.65
4.1
3.9
0.70
0.35
8
°
0
°
0.13
0.1
0.2
0.5
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
0.47
0.33
SOT505-2
- - -
02-01-16
w M
bp
D
Z
e
0.25
14
8
5
θ
A2
A1
Lp
(A3)
detail X
A
L
HE
E
c
v M A
X
A
y
2.5
5 mm
0
scale
TSSOP8: plastic thin shrink small outline package; 8 leads; body width 3 mm; lead length 0.5 mm
SOT505-2
1.1
pin 1 index


Số phần tương tự - 74AHC_AHCT2G126_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AHC_AHCT2G125 PHILIPS-74AHC_AHCT2G125_15 Datasheet
192Kb / 16P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 3-6 May 2013
More results

Mô tả tương tự - 74AHC_AHCT2G126_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AHC2G126 PHILIPS-74AHC2G126 Datasheet
103Kb / 20P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 02-21 September 2004
74AHC_AHCT2G241 PHILIPS-74AHC_AHCT2G241_15 Datasheet
195Kb / 17P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 3-13 May 2013
74LVC2G241 NXP-74LVC2G241 Datasheet
98Kb / 17P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 07-5 October 2007
74AHC2G241 NXP-74AHC2G241 Datasheet
105Kb / 16P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 02-13 January 2009
74AHC2G126 NXP-74AHC2G126 Datasheet
100Kb / 15P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 04-27 April 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT2G125-Q100 NEXPERIA-74HCT2G125-Q100 Datasheet
225Kb / 13P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 2 - 1 November 2018
74HCT2G125 NEXPERIA-74HCT2G125 Datasheet
226Kb / 13P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 6 - 1 November 2018
logo
Unisonic Technologies
U74AHC2G125 UTC-U74AHC2G125 Datasheet
219Kb / 6P
   DUAL BUFFER/LINE DRIVER; 3-STATE
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT2G126 NEXPERIA-74AHCT2G126 Datasheet
230Kb / 13P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 8 - 19 November 2018
logo
NXP Semiconductors
74HC2G125 PHILIPS-74HC2G125 Datasheet
90Kb / 20P
   Dual buffer/line driver; 3-state
2003 Mar 03
XC7WH126 PHILIPS-XC7WH126_15 Datasheet
180Kb / 14P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 2-8 May 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com