công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AHC_AHCT1G04 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74AHC_AHCT1G04
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inverter
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74AHC_AHCT1G04 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  74AHC_AHCT1G04_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT1G04_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT1G04_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT1G04_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT1G04_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT1G04_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT1G04_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT1G04_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT1G04_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
74AHC_AHCT1G04
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2015. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 9 — 10 March 2015
3 of 14
NXP Semiconductors
74AHC1G04; 74AHCT1G04
Inverter
6.2 Pin description
7.
Functional description
8.
Limiting values
[1]
The input and output voltage ratings may be exceeded if the input and output current ratings are observed.
[2]
For both TSSOP5 and SC-74A packages: above 87.5
C the value of P
tot derates linearly with 4.0 mW/K.
For XSON6 package: above 118
C the value of P
tot derates linearly with 7.8 mW/K.
Table 3.
Pin description
Symbol
Pin
Description
SOT353-1 and SOT753
SOT886
n.c.
1
1
not connected
A
2
2
data input
GND
3
3
ground (0 V)
Y
4
4
data output
n.c.
-
5
not connected
VCC
5
6
supply voltage
Table 4.
Function table
H = HIGH voltage level; L = LOW voltage level
Input
Output
A
Y
LH
HL
Table 5.
Limiting values
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134).
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
VCC
supply voltage
0.5
+7.0
V
VI
input voltage
0.5
+7.0
V
IIK
input clamping current
VI < 0.5 V
20
-
mA
IOK
output clamping current
VO < 0.5 V or VO >VCC +0.5 V
[1] -
20
mA
IO
output current
0.5 V < V
O <VCC +0.5 V
-
25
mA
ICC
supply current
-
75
mA
IGND
ground current
75
-
mA
Tstg
storage temperature
65
+150
C
Ptot
total power dissipation
Tamb = 40 C to +125 C
[2] -
250
mW


Số phần tương tự - 74AHC_AHCT1G04_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AHC_AHCT1G07 PHILIPS-74AHC_AHCT1G07_15 Datasheet
140Kb / 12P
   Buffer with open-drain output
Rev. 7-18 November 2014
More results

Mô tả tương tự - 74AHC_AHCT1G04_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC1GU04 PHILIPS-74LVC1GU04 Datasheet
96Kb / 15P
   Inverter
2004 Sep 21
logo
Sumida Corporation
CIUH7D45 SUMIDA-CIUH7D45 Datasheet
160Kb / 1P
   INVERTER
logo
Toshiba Semiconductor
TC7S04FTE85LF TOSHIBA-TC7S04FTE85LF Datasheet
183Kb / 7P
   Inverter
logo
Unisonic Technologies
U74AHCT3G04 UTC-U74AHCT3G04 Datasheet
193Kb / 5P
   INVERTER
logo
NXP Semiconductors
74HC3G04 NXP-74HC3G04 Datasheet
91Kb / 13P
   Inverter
Rev. 03-2 July 2008
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SZ04AFE TOSHIBA-TC7SZ04AFE_07 Datasheet
153Kb / 5P
   Inverter
TC7SU04F TOSHIBA-TC7SU04F_01 Datasheet
225Kb / 6P
   INVERTER
TC7S04F TOSHIBA-TC7S04F_01 Datasheet
229Kb / 6P
   INVERTER
TC7SZ04AFS TOSHIBA-TC7SZ04AFS Datasheet
166Kb / 6P
   INVERTER
logo
Renesas Technology Corp
RJP65D05DWA RENESAS-RJP65D05DWA Datasheet
157Kb / 4P
   Inverter
RJP65M04DWA RENESAS-RJP65M04DWA_15 Datasheet
147Kb / 4P
   Inverter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com