công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJWI15 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Minmax Technology Co., Ltd.

tên linh kiện MJWI15
Giải thích chi tiết về linh kiện  fully regulated output voltage
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MINMAX [Minmax Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.minmax.com.tw
Logo MINMAX - Minmax Technology Co., Ltd.

MJWI15 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Minmax Technology Co., Ltd.

  MJWI15 Datasheet HTML 1Page - Minmax Technology Co., Ltd. MJWI15 Datasheet HTML 2Page - Minmax Technology Co., Ltd. MJWI15 Datasheet HTML 3Page - Minmax Technology Co., Ltd. MJWI15 Datasheet HTML 4Page - Minmax Technology Co., Ltd. MJWI15 Datasheet HTML 5Page - Minmax Technology Co., Ltd. MJWI15 Datasheet HTML 6Page - Minmax Technology Co., Ltd. MJWI15 Datasheet HTML 7Page - Minmax Technology Co., Ltd. MJWI15 Datasheet HTML 8Page - Minmax Technology Co., Ltd. MJWI15 Datasheet HTML 9Page - Minmax Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
MJWI15 SERIES
DC/DC CONVERTER 15W, High Power Density
E-mail:sales@minmax.com.tw
Tel:886-6-2923150
2015/05/22 P4
Page 4 of 10
®
Power Derating Curve
MJWI15-24S24, MJWI15-48S24
Derating Curve without Heatsink
MJWI15-24S24, MJWI15-48S24
Derating Curve with Heatsink
MJWI15-48D12
Derating Curve without Heatsink
MJWI15-48D12
Derating Curve with Heatsink
MJWI15-24S15, MJWI15-24D12, MJWI15-24D15,
MJWI15-48S12, MJWI15-48S15,MJWI15-48D15
Derating Curve without Heatsink
MJWI15-24S15, MJWI15-24D12, MJWI15-24D15,
MJWI15-48S12, MJWI15-48S15,MJWI15-48D15
Derating Curve with Heatsink
MJWI15-24S05,MJWI15-24S12,MJWI15-48S05
Derating Curve without Heatsink
MJWI15-24S05,MJWI15-24S12,MJWI15-48S05
Derating Curve with Heatsink


Số phần tương tự - MJWI15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Minmax Technology Co., ...
MJWI10 MINMAX-MJWI10 Datasheet
346Kb / 5P
   DC/DC CONVERTER 10W, High Power Density
logo
Total Power Internation...
MJWI10 TOTAL-POWER-MJWI10 Datasheet
491Kb / 5P
   Shielded Metal Case with Isolated Baseplate
logo
Minmax Technology Co., ...
MJWI10-24D05 MINMAX-MJWI10-24D05 Datasheet
346Kb / 5P
   DC/DC CONVERTER 10W, High Power Density
logo
Total Power Internation...
MJWI10-24D05 TOTAL-POWER-MJWI10-24D05 Datasheet
491Kb / 5P
   Shielded Metal Case with Isolated Baseplate
logo
Minmax Technology Co., ...
MJWI10-24D12 MINMAX-MJWI10-24D12 Datasheet
346Kb / 5P
   DC/DC CONVERTER 10W, High Power Density
More results

Mô tả tương tự - MJWI15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Minmax Technology Co., ...
MFW03 MINMAX-MFW03 Datasheet
601Kb / 5P
   fully regulated output voltage
MIDER03-HI MINMAX-MIDER03-HI Datasheet
591Kb / 4P
   fully regulated output voltage
MIE03-HI MINMAX-MIE03-HI Datasheet
733Kb / 4P
   fully regulated output voltage
MIE06-HI MINMAX-MIE06-HI Datasheet
728Kb / 4P
   fully regulated output voltage
MIW10 MINMAX-MIW10 Datasheet
533Kb / 5P
   fully regulated output voltage
MJWI25 MINMAX-MJWI25 Datasheet
404Kb / 10P
   fully regulated output voltage
MKE20-HI MINMAX-MKE20-HI Datasheet
409Kb / 5P
   fully regulated output voltage
MFW02 MINMAX-MFW02 Datasheet
407Kb / 5P
   fully regulated output voltage
MKE15-HI MINMAX-MKE15-HI Datasheet
418Kb / 5P
   fully regulated output voltage
MIEI03-HI MINMAX-MIEI03-HI Datasheet
713Kb / 4P
   fully regulated output voltage
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com