công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYV25X-600 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BYV25X-600
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rectifier diode, ultrafast
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BYV25X-600 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - NXP Semiconductors

  BYV25X-600_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BYV25X-600_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BYV25X-600_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BYV25X-600_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BYV25X-600_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BYV25X-600_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BYV25X-600_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BYV25X-600_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BYV25X-600_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
1.
Product profile
1.1 General description
Ultrafast epitaxial rectifier diode in a SOD113 (TO-220F) plastic package.
1.2 Features
1.3 Applications
1.4 Quick reference data
2.
Pinning information
BYV25X-600
Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01 — 12 August 2008
Product data sheet
I Fast switching
I Low thermal resistance
I Soft recovery characteristic
I Isolated package
I Low forward voltage drop
I High frequency switched-mode power
supplies
I Discontinuous Current Mode (DCM)
Power Factor Correction (PFC)
I VRRM ≤ 600 V
I IF(AV) ≤ 5A
I VF ≤ 1.11 V
I trr ≤ 60 ns
Table 1.
Pinning
Pin
Description
Simplified outline
Graphic symbol
1
cathode (k)
SOD113 (2-lead TO-220F)
2
anode (a)
mb
mounting base; isolated
2
1
mb
a
001aaa020
k


Số phần tương tự - BYV25X-600_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYV25X-600 NXP-BYV25X-600 Datasheet
79Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-12 August 2008
logo
WeEn Semiconductors
BYV25X-600 WEEN-BYV25X-600 Datasheet
357Kb / 11P
   Rectifier diode, ultrafast
More results

Mô tả tương tự - BYV25X-600_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYT79-600 PHILIPS-BYT79-600_15 Datasheet
183Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
27 May 2015
BYT79-600 NXP-BYT79-600 Datasheet
68Kb / 9P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01 - 16 October 2007
BYT79X-600 NXP-BYT79X-600 Datasheet
78Kb / 9P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01-29 October 2007
BYV25D-600 NXP-BYV25D-600 Datasheet
73Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-29 July 2008
BYV25X-600 NXP-BYV25X-600 Datasheet
79Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-12 August 2008
BYV29G-600 NXP-BYV29G-600 Datasheet
167Kb / 11P
   Ultrafast rectifier diode
Rev. 01-4 February 2010
logo
WeEn Semiconductors
BYT79X-600 WEEN-BYT79X-600 Datasheet
357Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
logo
NXP Semiconductors
BYV29B-600 NXP-BYV29B-600 Datasheet
208Kb / 12P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01-11 August 2003
BYV29X-600 NXP-BYV29X-600 Datasheet
81Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 02-4 September 2007
BYT79X-600 PHILIPS-BYT79X-600_15 Datasheet
187Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
27 May 2015
BYV25D-600 PHILIPS-BYV25D-600_15 Datasheet
73Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-29 July 2008
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com