công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM10T-4812SIZ bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - AIMTEC

tên linh kiện AM10T-4812SIZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  10 Watt | DC-DC Converter
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AIMTEC [AIMTEC]
Trang chủ  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM10T-4812SIZ bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - AIMTEC

  AM10T-4812SIZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM10T-4812SIZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM10T-4812SIZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Series AM10T-IZ
10 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R12.A
3 of 3
North America only
Pin Out Specifications
Dimensions
Derating
NOTE: 1. Datasheets are updated as needed and as such, specifications are subject to change without notice. Once printed or downloaded, datasheets are no longer controlled
by Aimtec; refer to www.aimtec.com for the most current product specifications.
2. Product labels shown, including safety agency certifications on labels, may vary based on the
date manufactured.
3. Mechanical drawings and specifications are for reference only. 4. All specifications are measured at an ambient temperature of 25°C, humidity<75%,
nominal input voltage and at rated output load unless otherwise specified.
5. Aimtec may not have conducted destructive testing or chemical analysis on all internal components
and chemicals at the time of publishing this document. CAS numbers and other limited information are considered proprietary and may not be available for release.
6. This
product is not designed for use in critical life support systems, equipment used in hazardous environments, nuclear control systems or other such applications which necessitate
specific safety and regulatory standards other the ones listed in this datasheet.
7. Warranty is in accordance with Aimtec’s standard Terms of Sale available at www.aimtec.com.
Pin
Single
Dual
2
-V Input
-V Input
3
-V Input
-V Input
9
N.C.
Common
10
Omitted
Omitted
11
N.C.
-V Output
14
+V Output
+ V Output
15
Omitted
Omitted
16
-V Output
Common
22
+V Input
+V Input
23
+V Input
+V Input
Bottom View
22.80
(0.90)
2.50
(0.10)
5.00
(0.20)
Printed Face
0.50
(0.02)
31.80
(1.25)
23
9
11
14
16
22
23


Số phần tương tự - AM10T-4812SIZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AIMTEC
AM10T-4812SNZ AIMTEC-AM10T-4812SNZ Datasheet
608Kb / 4P
   DC-DC Converter
AM10T-4812SZ AIMTEC-AM10T-4812SZ Datasheet
209Kb / 4P
   DC-DC Converter
More results

Mô tả tương tự - AM10T-4812SIZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AIMTEC
AM10T-IZ AIMTEC-AM10T-IZ Datasheet
265Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10C-FZ AIMTEC-AM10C-FZ Datasheet
123Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10CW-FZ AIMTEC-AM10CW-FZ Datasheet
121Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10TW-I-Z AIMTEC-AM10TW-I-Z Datasheet
268Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10W-NZ AIMTEC-AM10W-NZ Datasheet
149Kb / 4P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10E-Z AIMTEC-AM10E-Z Datasheet
172Kb / 4P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10EW-Z AIMTEC-AM10EW-Z_13 Datasheet
299Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10E-Z AIMTEC-AM10E-Z_13 Datasheet
502Kb / 4P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10EW-Z AIMTEC-AM10EW-Z Datasheet
285Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10EW-NZ AIMTEC-AM10EW-NZ Datasheet
331Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
logo
Wall Industries,Inc.
EJR WALL-EJR Datasheet
127Kb / 3P
   10 Watt DC/DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com