công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM10T-2412SIZ bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AIMTEC

tên linh kiện AM10T-2412SIZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  10 Watt | DC-DC Converter
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AIMTEC [AIMTEC]
Trang chủ  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM10T-2412SIZ bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AIMTEC

  AM10T-2412SIZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM10T-2412SIZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM10T-2412SIZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Series AM10T-IZ
10 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R12.A
2 of 3
North America only
Isolation Specifications
Parameters
Conditions
Typical
Rated
Units
Tested I/O voltage
60 sec
1500
VDC
Resistance
> 1000
MOhm
Capacitance
470
pF
Output Specifications
Parameters
Conditions
Typical
Maximum
Units
Voltage accuracy
±2
%
Short Circuit protection
Continuous
Short Circuit restart
Auto recovery
Over voltage protection
Zener diode clamp
>110%
VDC
Over load protection
Auto recovery
Over 110% full load
Line voltage regulation
HL-LL
±0.5
%
Load voltage regulation (Single)
0 – 100% full load
±0.5
%
Load voltage regulation (Dual)
0 – 100% full load
±2
%
Temperature coefficient
±0.05
%/
oC
Ripple & Noise
3.3 & 5V models
12 & 15V models
80 mV p-p
1% Vout p-p
mV
General Specifications
Parameters
Conditions
Typical
Maximum
Units
Switching frequency
100% load
300
KHz
Operating temperature
Derating above +50
oC
-40 to +75
oC
Storage temperature
-55 to +115
oC
Case Temperature
+95
oC
Cooling
Free air convection
Humidity
95
%
Case material
Nickel coated cooper
Weight
18
g
Dimensions (L x W x H)
Tolerance ±0.02 inch, ±0.5mm
1.25 x 0.80 x 0.40 inches
31.80 x 20.30 x 10.20 mm
MTBF
> 700 000 hrs (MIL-HDBK -217F, Ground Benign, t=+25
oC)
NOTE: All specifications in this datasheet are measured at an ambient temperature of 25°C, humidity<75%, nominal input voltage and at
rated output load unless otherwise specified.
Safety Specifications
Standards
Agency approvals
UL (pending)
Safety
EN 55022, class A
EN 55024


Số phần tương tự - AM10T-2412SIZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AIMTEC
AM10T-2412SNZ AIMTEC-AM10T-2412SNZ Datasheet
608Kb / 4P
   DC-DC Converter
AM10T-2412SZ AIMTEC-AM10T-2412SZ Datasheet
209Kb / 4P
   DC-DC Converter
More results

Mô tả tương tự - AM10T-2412SIZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AIMTEC
AM10T-IZ AIMTEC-AM10T-IZ Datasheet
265Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10C-FZ AIMTEC-AM10C-FZ Datasheet
123Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10CW-FZ AIMTEC-AM10CW-FZ Datasheet
121Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10TW-I-Z AIMTEC-AM10TW-I-Z Datasheet
268Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10W-NZ AIMTEC-AM10W-NZ Datasheet
149Kb / 4P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10E-Z AIMTEC-AM10E-Z Datasheet
172Kb / 4P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10EW-Z AIMTEC-AM10EW-Z_13 Datasheet
299Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10E-Z AIMTEC-AM10E-Z_13 Datasheet
502Kb / 4P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10EW-Z AIMTEC-AM10EW-Z Datasheet
285Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10EW-NZ AIMTEC-AM10EW-NZ Datasheet
331Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
logo
Wall Industries,Inc.
EJR WALL-EJR Datasheet
127Kb / 3P
   10 Watt DC/DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com