công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM1_4L-N-Z bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - AIMTEC

tên linh kiện AM1_4L-N-Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  1/4 Watt | DC-DC Converter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AIMTEC [AIMTEC]
Trang chủ  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM1_4L-N-Z bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - AIMTEC

  AM1_4L-N-Z Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM1_4L-N-Z Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM1_4L-N-Z Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM1_4L-N-Z Datasheet HTML 4Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Series AM1/4L-NZ
1/4 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R8.J
1 of 4
North America only
FEATURES:
Models
Single output
Model
Input Voltage
(V)
Output Voltage
(V)
Output Current max
(mA)
Isolation
(VDC)
Efficiency
(%)
AM1/4L-0505S-NZ
4.5-5.5
5
50
1000
64
AM1/4L-1205S-NZ
10.8-13.2
5
50
1000
65
AM1/4L-0505SH30-NZ
4.5-5.5
5
50
3000
64
AM1/4L-1205SH30-NZ
10.8-13.2
5
50
3000
66
AM1/4L-1212SH30-NZ
10.8-13.2
12
20
3000
67
Models
Dual output
Model
Input Voltage
(V)
Output Voltage
(V)
Output Current max
(mA)
Isolation
(VDC)
Efficiency
(%)
*AM1/4L-2405D-NZ
21.6-26.4
±5
±25
1000
62
AM1/4L-0505DH30-NZ
4.5-5.5
±5
±25
3000
64
* Not recommended for new design
NOTE: Add suffix “TR” to a part number when ordering in tape and reel package
Input Specifications
Parameters
Nominal
Typical
Maximum
Units
Parameters
Voltage range
5
4.5-5.5
VDC
12
10.8-13.2
24
21.6-26.4
Filter
Capacitor
Isolation Specifications
Parameters
Conditions
Typical
Rated
Units
Tested I/O voltage
60 sec
1000 & 3000
VDC
Resistance
> 1000
MOhm
Capacitance
60
pF
Output Specifications
Parameters
Conditions
Typical
Maximum
Units
Voltage accuracy
See the tolerance graph
±5
%
Voltage balance
Dual Output
±2
%
Line voltage regulation (Single)
For 1% change of Vin
±1.2
%
Line voltage regulation (Dual)
For 1% change of Vin
±1.2
%
Load voltage regulation (Single)
Load 10 – 100%
10
%
Load voltage regulation (Dual)
Load 10 – 100%
10
%
Temperature coefficient
±0.03
%/oC
Ripple & Noise
At 20MHz Bandwidth
75
mV p-p
 RoHS Compliant
Operating temperature -40oC to + 85oC
 SMD Package
Input/Output Isolation 1000 and 3000VDC
 Low ripple and noise
Pin compatible with multiple manufacturers
 High efficiency up to 68%
UL94-VO Package
Click on Series name for product info on aimtec.com


Số phần tương tự - AM1_4L-N-Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AIMTEC
AM1_4L-NZ AIMTEC-AM1_4L-NZ Datasheet
283Kb / 4P
   1/4 Watt | DC-DC Converter
AM1_4L-NZ AIMTEC-AM1_4L-NZ_13 Datasheet
293Kb / 4P
   1/4 Watt | DC-DC Converter
More results

Mô tả tương tự - AM1_4L-N-Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AIMTEC
AM1_4L-NZ AIMTEC-AM1_4L-NZ_13 Datasheet
293Kb / 4P
   1/4 Watt | DC-DC Converter
AM1_4L-NZ AIMTEC-AM1_4L-NZ Datasheet
283Kb / 4P
   1/4 Watt | DC-DC Converter
AM1G-NZ AIMTEC-AM1G-NZ Datasheet
203Kb / 5P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-N-Z AIMTEC-AM1DR-N-Z Datasheet
249Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-Z AIMTEC-AM1D-Z Datasheet
286Kb / 8P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1MR-Z AIMTEC-AM1MR-Z Datasheet
346Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1P-Z AIMTEC-AM1P-Z Datasheet
161Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-NZ AIMTEC-AM1D-NZ_13 Datasheet
345Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ_13 Datasheet
221Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1M-NZ AIMTEC-AM1M-NZ_13 Datasheet
214Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com