công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYV25G-600 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BYV25G-600
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrafast rectifier diode
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BYV25G-600 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  BYV25G-600_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BYV25G-600_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BYV25G-600_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BYV25G-600_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BYV25G-600_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BYV25G-600_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BYV25G-600_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BYV25G-600_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BYV25G-600_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
BYV25G-600_1
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2010. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 4 February 2010
4 of 11
NXP Semiconductors
BYV25G-600
Ultrafast rectifier diode
5.
Thermal characteristics
Table 5.
Thermal characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Rth(j-mb)
thermal resistance from junction to
mounting base
with heatsink compound;
see Figure 3
--
2.5
K/W
Rth(j-a)
thermal resistance from junction to
ambient free air
-60
-
K/W
Fig 3.
Transient thermal impedance from junction to mounting base as a function of pulse width
001aag913
1
10−1
10
Zth(j-mb)
(K/W)
10−3
10−2
tp (s)
10−6
10
1
10−1
10−5
10−3
10−2
10−4
tp
tp
T
P
t
T
δ =


Số phần tương tự - BYV25G-600_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYV25G-600 NXP-BYV25G-600 Datasheet
162Kb / 11P
   Ultrafast rectifier diode
Rev. 01-4 February 2010
logo
WeEn Semiconductors
BYV25G-600 WEEN-BYV25G-600 Datasheet
698Kb / 10P
   Ultrafast power diode
More results

Mô tả tương tự - BYV25G-600_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYT79-600 PHILIPS-BYT79-600_15 Datasheet
183Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
27 May 2015
BYT79-600 NXP-BYT79-600 Datasheet
68Kb / 9P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01 - 16 October 2007
BYT79X-600 NXP-BYT79X-600 Datasheet
78Kb / 9P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01-29 October 2007
BYV25D-600 NXP-BYV25D-600 Datasheet
73Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-29 July 2008
BYV25X-600 NXP-BYV25X-600 Datasheet
79Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-12 August 2008
BYV29G-600 NXP-BYV29G-600 Datasheet
167Kb / 11P
   Ultrafast rectifier diode
Rev. 01-4 February 2010
logo
WeEn Semiconductors
BYT79X-600 WEEN-BYT79X-600 Datasheet
357Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
logo
NXP Semiconductors
BYV29B-600 NXP-BYV29B-600 Datasheet
208Kb / 12P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01-11 August 2003
BYV29X-600 NXP-BYV29X-600 Datasheet
81Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 02-4 September 2007
BYT79X-600 PHILIPS-BYT79X-600_15 Datasheet
187Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
27 May 2015
BYV25D-600 PHILIPS-BYV25D-600_15 Datasheet
73Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-29 July 2008
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com