công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYV10X-600P bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BYV10X-600P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrafast power diode
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BYV10X-600P bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

  BYV10X-600P_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BYV10X-600P_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BYV10X-600P_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BYV10X-600P_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BYV10X-600P_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BYV10X-600P_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BYV10X-600P_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BYV10X-600P_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BYV10X-600P_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
NXP Semiconductors
BYV10X-600P
Ultrafast power diode
BYV10X-600P
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP N.V. 2014. All rights reserved
Product data sheet
3 January 2014
6 / 9
12. Package outline
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
SOD113
2-lead TO-220F
SOD113
02-04-09
07-06-18
Notes
1. Terminals are uncontrolled within zone L1.
2. z is depth of T.
UNIT
A
mm
4.6
4.0
2.9
2.5
0.9
0.7
0.7
0.4
15.8
15.2
10.3
9.7
5.08
2.7
1.7
0.6
0.4
3.3
2.8
2.55
0.4
2.6
A1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Plastic single-ended package; isolated heatsink mounted;
1 mounting hole; 2-lead TO-220 'full pack'
0
10
20 mm
scale
b
b1
1.1
0.9
c
D
E
e
HE
max
19.0
L2
max
0.5
j
k
L
14.4
13.5
L1(1)
m
6.5
6.3
P
3.2
3.0
Q
q
2.6
2.3
T
w
z(2)
0.8
A
A1
c
Q
k
j
m
z
e
w M
1
2
b
E
P
b1
q
D
T
HE
L
L1(1)
L2
Fig. 8. Package outline TO-220F (SOD113)


Số phần tương tự - BYV10X-600P_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
WeEn Semiconductors
BYV10X-600P WEEN-BYV10X-600P Datasheet
650Kb / 10P
   Ultrafast power diode
More results

Mô tả tương tự - BYV10X-600P_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYR29X-600 PHILIPS-BYR29X-600_15 Datasheet
173Kb / 12P
   Ultrafast power diode
Rev. 02-15 July 2010
BYV10ED-600P PHILIPS-BYV10ED-600P_15 Datasheet
194Kb / 11P
   Ultrafast power diode
24 July 2015
NUR460 NXP-NUR460 Datasheet
389Kb / 10P
   Ultrafast power diode
Rev. 2-20 July 2011
logo
WeEn Semiconductors
BYR5D-1200P WEEN-BYR5D-1200P Datasheet
383Kb / 10P
   Ultrafast power diode
BYT79B-600P WEEN-BYT79B-600P Datasheet
375Kb / 10P
   Ultrafast power diode
BYV5ED-600P WEEN-BYV5ED-600P Datasheet
458Kb / 10P
   Ultrafast power diode
BYV10-600P WEEN-BYV10-600P Datasheet
619Kb / 10P
   Ultrafast power diode
BYV60W-600P WEEN-BYV60W-600P Datasheet
458Kb / 11P
   Ultrafast power diode
BYV29G-600 WEEN-BYV29G-600 Datasheet
515Kb / 10P
   Ultrafast power diode
BYV29G-600P WEEN-BYV29G-600P Datasheet
438Kb / 10P
   Ultrafast power diode
BYW29E-200 WEEN-BYW29E-200 Datasheet
442Kb / 10P
   Ultrafast power diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com