công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYV25D-600 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BYV25D-600
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rectifier diode, ultrafast
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BYV25D-600 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  BYV25D-600_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BYV25D-600_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BYV25D-600_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BYV25D-600_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BYV25D-600_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BYV25D-600_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BYV25D-600_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BYV25D-600_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BYV25D-600_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
BYV25D-600_1
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 29 July 2008
4 of 9
NXP Semiconductors
BYV25D-600
Rectifier diode, ultrafast
6.
Characteristics
Table 5.
Characteristics
Tj = 25 °C unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Static characteristics
VF
forward voltage
IF = 5 A; Tj = 150 °C; see Figure 2
-
0.97
1.11
V
IF = 5 A
-
1.12
1.30
V
IR
reverse current
VR = 600 V
-
2
50
µA
VR = 600 V; Tj = 100 °C
-
0.1
0.35
mA
Dynamic characteristics
Qr
recovered charge
IF =2A to VR ≥ 30 V; dIF/dt=20A/µs;
see Figure 3
-
4070nC
trr
reverse recovery time
IF = 1 A to VR ≥ 30 V;
dIF/dt = 100 A/µs; see Figure 3
-
5060ns
IRM
peak reverse recovery
current
IF = 10 A to VR ≥ 30 V;
dIF/dt=50A/µs; Tj = 100 °C;
see Figure 3
-
3
5.5
A
VFR
forward recovery
voltage
IF = 10 A; dIF/dt=10A/µs;
see Figure 4
-
3.2
-
V
(1) Tj = 150 °C; typical values
(2) Tj = 150 °C; maximum values
(3) Tj =25 °C; maximum values
Fig 2.
Forward current as a function of forward voltage
003aac232
0
5
10
15
0
0.4
0.8
1.2
1.6
VF (V)
IF
(A)
(1)
(2)
(3)


Số phần tương tự - BYV25D-600_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYV25D-600 NXP-BYV25D-600 Datasheet
73Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-29 July 2008
logo
WeEn Semiconductors
BYV25D-600 WEEN-BYV25D-600 Datasheet
265Kb / 10P
   Ultrafast power diode
logo
Inchange Semiconductor ...
BYV25D-600 ISC-BYV25D-600 Datasheet
276Kb / 2P
   Ultrafast Recovery Diode
More results

Mô tả tương tự - BYV25D-600_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYT79-600 PHILIPS-BYT79-600_15 Datasheet
183Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
27 May 2015
BYT79-600 NXP-BYT79-600 Datasheet
68Kb / 9P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01 - 16 October 2007
BYT79X-600 NXP-BYT79X-600 Datasheet
78Kb / 9P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01-29 October 2007
BYV25D-600 NXP-BYV25D-600 Datasheet
73Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-29 July 2008
BYV25X-600 NXP-BYV25X-600 Datasheet
79Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-12 August 2008
BYV29G-600 NXP-BYV29G-600 Datasheet
167Kb / 11P
   Ultrafast rectifier diode
Rev. 01-4 February 2010
logo
WeEn Semiconductors
BYT79X-600 WEEN-BYT79X-600 Datasheet
357Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
logo
NXP Semiconductors
BYV29B-600 NXP-BYV29B-600 Datasheet
208Kb / 12P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01-11 August 2003
BYV29X-600 NXP-BYV29X-600 Datasheet
81Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 02-4 September 2007
BYT79X-600 PHILIPS-BYT79X-600_15 Datasheet
187Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
27 May 2015
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com