công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYV25F-600 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BYV25F-600
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced ultrafast power diode
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BYV25F-600 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  BYV25F-600_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BYV25F-600_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BYV25F-600_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BYV25F-600_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BYV25F-600_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BYV25F-600_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BYV25F-600_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BYV25F-600_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BYV25F-600_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
BYV25F-600
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 7 March 2011
2 of 11
NXP Semiconductors
BYV25F-600
Enhanced ultrafast power diode
2.
Pinning information
3.
Ordering information
4.
Limiting values
Table 2.
Pinning information
Pin
Symbol
Description
Simplified outline
Graphic symbol
1
K
cathode
SOD59 (TO-220AC)
2
A
anode
mb
K
mounting base; cathode
mb
12
A
001aaa020
K
Table 3.
Ordering information
Type number
Package
Name
Description
Version
BYV25F-600
TO-220AC
plastic single-ended package; heatsink mounted; 1 mounting
hole; 2-lead TO-220AC
SOD59
Table 4.
Limiting values
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134).
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
VRRM
repetitive peak reverse voltage
-
600
V
VRWM
crest working reverse voltage
-
600
V
VR
reverse voltage
DC
-
600
V
IF(AV)
average forward current
square-wave pulse;
δ = 0.5 ;
Tmb ≤ 126 °C; see Figure 1;
see Figure 2
-5
A
IFRM
repetitive peak forward current
square-wave pulse;
δ =0.5 ; tp = 25 µs;
Tmb ≤ 126 °C
-10
A
IFSM
non-repetitive peak forward
current
tp = 10 ms; sine-wave pulse;
Tj(init) = 25 °C; see Figure 3
-60
A
tp = 8.3 ms; sine-wave pulse;
Tj(init) = 25 °C; see Figure 3
-66
A
Tstg
storage temperature
-40
150
°C
Tj
junction temperature
-
150
°C


Số phần tương tự - BYV25F-600_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
WeEn Semiconductors
BYV25F-600 WEEN-BYV25F-600 Datasheet
430Kb / 12P
   Enhanced ultrafast power diode
More results

Mô tả tương tự - BYV25F-600_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYV29FX-600 PHILIPS-BYV29FX-600_15 Datasheet
259Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 5-16 April 2012
logo
WeEn Semiconductors
BYV25F-600 WEEN-BYV25F-600 Datasheet
430Kb / 12P
   Enhanced ultrafast power diode
BYV29FB-600 WEEN-BYV29FB-600 Datasheet
278Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
logo
NXP Semiconductors
BYV29F-600 PHILIPS-BYV29F-600 Datasheet
223Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
BYV29F-600 PHILIPS-BYV29F-600_15 Datasheet
223Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
BYV29FB-600 PHILIPS-BYV29FB-600_15 Datasheet
226Kb / 12P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
logo
WeEn Semiconductors
BYV29FX-600 WEEN-BYV29FX-600 Datasheet
371Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
logo
NXP Semiconductors
BYV25FB-600 PHILIPS-BYV25FB-600 Datasheet
307Kb / 12P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
BYV25FX-600 NXP-BYV25FX-600 Datasheet
307Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
BYV25FB-600 PHILIPS-BYV25FB-600_15 Datasheet
307Kb / 12P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com