công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYT79X-600 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BYT79X-600
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rectifier diode ultrafast
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BYT79X-600 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  BYT79X-600_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BYT79X-600_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BYT79X-600_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BYT79X-600_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BYT79X-600_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BYT79X-600_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BYT79X-600_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BYT79X-600_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BYT79X-600_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
NXP Semiconductors
BYT79X-600
Rectifier diode ultrafast
BYT79X-600
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2015. All rights reserved
Product data sheet
27 May 2015
3 / 10
7. Limiting values
Table 4.
Limiting values
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134).
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
VRRM
repetitive peak reverse voltage
-
600
V
VRWM
crest working reverse voltage
-
600
V
VR
reverse voltage
Square-wave; δ = 1.0
-
600
V
IF(AV)
average forward current
δ = 0.5 ; Th ≤ 49 °C; Square-wave;
Fig. 1; Fig. 2
-
15
A
IFRM
repetitive peak forward current δ = 0.5 ; tp = 25 µs; Th ≤ 49 °C;
Square-wave
-
30
A
tp = 8.3 ms; Tj(init) = 25 °C; sinusoidal
waveform
-
143
A
IFSM
non-repetitive peak forward
current
tp = 10 ms; Tj(init) = 25 °C; sinusoidal
waveform
-
130
A
Tstg
storage temperature
-55
150
°C
Tj
junction temperature
-
150
°C
003aab477
0
10
20
30
0
6
12
18
24
IF(AV) (A)
Ptot
(W)
δ = 1
0.5
0.2
0.1
IF(AV) = IF(RMS) × √δ
Fig. 1. Forward power dissipation as a function of
average forward current; square waveform;
maximum values
003aab478
0
4
8
12
16
20
0
5
10
15
IF(AV) (A)
Ptot
(W)
a = 1.57
1.9
2.2
2.8
4.0
a = form factor = IF(RMS) / IT(AV)
Fig. 2. Forward power dissipation as a function of
average forward current; sinusoidal waveform;
maximum values


Số phần tương tự - BYT79X-600_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
WeEn Semiconductors
BYT79X-600P WEEN-BYT79X-600P Datasheet
249Kb / 10P
   Ultrafast recovery diode
More results

Mô tả tương tự - BYT79X-600_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYT79-600 PHILIPS-BYT79-600_15 Datasheet
183Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
27 May 2015
BYT79-600 NXP-BYT79-600 Datasheet
68Kb / 9P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01 - 16 October 2007
BYT79X-600 NXP-BYT79X-600 Datasheet
78Kb / 9P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01-29 October 2007
BYV25D-600 NXP-BYV25D-600 Datasheet
73Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-29 July 2008
BYV25X-600 NXP-BYV25X-600 Datasheet
79Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-12 August 2008
BYV29G-600 NXP-BYV29G-600 Datasheet
167Kb / 11P
   Ultrafast rectifier diode
Rev. 01-4 February 2010
logo
WeEn Semiconductors
BYT79X-600 WEEN-BYT79X-600 Datasheet
357Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
logo
NXP Semiconductors
BYV29B-600 NXP-BYV29B-600 Datasheet
208Kb / 12P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01-11 August 2003
BYV29X-600 NXP-BYV29X-600 Datasheet
81Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 02-4 September 2007
BYV25D-600 PHILIPS-BYV25D-600_15 Datasheet
73Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-29 July 2008
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com