công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYV10EX-600P bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BYV10EX-600P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrafast power diode
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BYV10EX-600P bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  BYV10EX-600P_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BYV10EX-600P_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BYV10EX-600P_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BYV10EX-600P_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BYV10EX-600P_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BYV10EX-600P_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BYV10EX-600P_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BYV10EX-600P_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BYV10EX-600P_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
NXP Semiconductors
BYV10EX-600P
Ultrafast power diode
BYV10EX-600P
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2014. All rights reserved
Product data sheet
25 September 2014
3 / 11
7. Limiting values
Table 4.
Limiting values
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134).
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
VRRM
repetitive peak reverse voltage
-
600
V
VRWM
crest working reverse voltage
-
600
V
VR
reverse voltage
DC
-
600
V
IF(AV)
average forward current
δ = 0.5; Th ≤ 71 °C; square-wave pulse;
Fig. 1; Fig. 2; Fig. 3
-
10
A
IFRM
repetitive peak forward current δ = 0.5; tp = 25 µs; Th ≤ 71 °C; square-
wave pulse
-
20
A
tp = 10 ms; Tj(init) = 25 °C; sine-wave
pulse; Fig. 4
-
75
A
IFSM
non-repetitive peak forward
current
tp = 8.3 ms; Tj(init) = 25 °C; sine-wave
pulse; Fig. 4
-
83
A
Tstg
storage temperature
-65
175
°C
Tj
junction temperature
-
175
°C
aaa-008948
IF(AV) (A)
0
15
10
5
10
15
5
20
25
Ptot
(W)
0
δ = 1
0.5
0.2
0.1
IF(AV) = IF(RMS) × √δ
Vo = 1.268 V; Rs = 0.031 Ω
Fig. 1. Forward power dissipation as a function of
average forward current; square waveform;
maximum values
IF(AV) (A)
0
10
7.5
2.5
5
aaa-008977
10
5
15
20
Ptot
(W)
0
a = 1.57
1.9
2.2
2.8
4.0
a = form factor = I F(RMS) / IF(AV)
Vo = 1.268 V; Rs = 0.031 Ω
Fig. 2. Forward power dissipation as a function of
average forward current; sinusoidal waveform;
maximum values


Số phần tương tự - BYV10EX-600P_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
WeEn Semiconductors
BYV10EX-600P WEEN-BYV10EX-600P Datasheet
338Kb / 10P
   Ultrafast power diode
More results

Mô tả tương tự - BYV10EX-600P_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYR29X-600 PHILIPS-BYR29X-600_15 Datasheet
173Kb / 12P
   Ultrafast power diode
Rev. 02-15 July 2010
BYV10ED-600P PHILIPS-BYV10ED-600P_15 Datasheet
194Kb / 11P
   Ultrafast power diode
24 July 2015
NUR460 NXP-NUR460 Datasheet
389Kb / 10P
   Ultrafast power diode
Rev. 2-20 July 2011
logo
WeEn Semiconductors
BYR5D-1200P WEEN-BYR5D-1200P Datasheet
383Kb / 10P
   Ultrafast power diode
BYT79B-600P WEEN-BYT79B-600P Datasheet
375Kb / 10P
   Ultrafast power diode
BYV5ED-600P WEEN-BYV5ED-600P Datasheet
458Kb / 10P
   Ultrafast power diode
BYV10-600P WEEN-BYV10-600P Datasheet
619Kb / 10P
   Ultrafast power diode
BYV60W-600P WEEN-BYV60W-600P Datasheet
458Kb / 11P
   Ultrafast power diode
BYV29G-600 WEEN-BYV29G-600 Datasheet
515Kb / 10P
   Ultrafast power diode
BYV29G-600P WEEN-BYV29G-600P Datasheet
438Kb / 10P
   Ultrafast power diode
BYW29E-200 WEEN-BYW29E-200 Datasheet
442Kb / 10P
   Ultrafast power diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com