công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAT85 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BAT85
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky barrier single diode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BAT85 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  BAT85_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BAT85_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BAT85_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BAT85_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BAT85_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BAT85_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BAT85_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BAT85_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
NXP Semiconductors
BAT85
Schottky barrier single diode
BAT85
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2012. All rights reserved
Product data sheet
24 July 2012
3 / 8
7. Characteristics
Table 7.
Characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
IF = 0.1 mA; Tamb = 25 °C
-
-
240
mV
IF = 1 mA; Tamb = 25 °C
-
-
320
mV
IF = 10 mA; Tamb = 25 °C
-
-
400
mV
IF = 30 mA; Tamb = 25 °C
-
-
500
mV
VF
forward voltage
IF = 100 mA; Tamb = 25 °C
-
-
800
mV
IR
reverse current
VR = 25 V; Tamb = 25 °C
-
-
2
µA
Cd
diode capacitance
f = 1 MHz; Tamb = 25 °C; VR = 1 V
-
-
10
pF
trr
reverse recovery time
IF = 10 mA; IR = 10 mA; RL = 100 Ω;
IR(meas) = 1 mA; Tamb = 25 °C
-
-
4
ns
1.2
0.8
0.4
0
VF (V)
IF
(mA)
103
102
10
1
10- 1
mld358
(1) (2) (3)
(1)
(2) (3)
(1) Tamb = 125 °C
(2) Tamb = 85 °C
(3) Tamb = 25 °C
Fig. 1. Forward current as a function of forward
voltage; typical values
mgc682
105
IR
(nA)
104
103
102
10- 1
10
1
30
20
VR (V)
10
0
(1)
(2)
(3)
(1) Tamb = 85 °C
(2) Tamb = 25 °C
(3) Tamb = −40 °C
Fig. 2. Reverse current as a function of reverse
voltage; typical values


Số phần tương tự - BAT85_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
BAT85 WINNERJOIN-BAT85_15 Datasheet
126Kb / 4P
   Schottky Barrier Diode
logo
GOOD-ARK Electronics
BAT85 GOOD-ARK-BAT85_15 Datasheet
128Kb / 2P
   Small-Signal Diode Schottky Diode
More results

Mô tả tương tự - BAT85_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BAT46WJ PHILIPS-BAT46WJ Datasheet
177Kb / 12P
   Single Schottky barrier diode
Rev. 2-8 November 2011
1PS76SB10_15 PHILIPS-1PS76SB10_15_15 Datasheet
161Kb / 8P
   Schottky barrier single diode
17 December 2012
BAT85.133 NXP-BAT85.133 Datasheet
131Kb / 8P
   Schottky barrier single diode
24 July 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
1PS76SB10-Q NEXPERIA-1PS76SB10-Q Datasheet
198Kb / 10P
   Schottky barrier single diode
16 June 2021
logo
NXP Semiconductors
1PS70SB10_15 PHILIPS-1PS70SB10_15_15 Datasheet
166Kb / 9P
   Schottky barrier single diode
17 December 2012
1PS70SB20 PHILIPS-1PS70SB20_15 Datasheet
141Kb / 9P
   Schottky barrier single diode
17 December 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
BAT86 NEXPERIA-BAT86 Datasheet
2Mb / 8P
   Schottky barrier single diode
25 July 2012
BAT46WH NEXPERIA-BAT46WH Datasheet
892Kb / 12P
   Single Schottky barrier diode
Rev. 2 - 28 November 2011
BAT54J NEXPERIA-BAT54J Datasheet
204Kb / 8P
   Schottky barrier single diode
1 October 2022
logo
NXP Semiconductors
BAT46WJ PHILIPS-BAT46WJ Datasheet
177Kb / 12P
   Single Schottky barrier diode
Rev. 2-8 November 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
BAT54T NEXPERIA-BAT54T Datasheet
223Kb / 10P
   Single Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com