công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADA-4743 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện ADA-4743
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Bipolar Darlington Amplifi er
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

ADA-4743 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  ADA-4743 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4743 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4743 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4743 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4743 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4743 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4743 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4743 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4743 Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
7
ADA-4743 Typical Scattering Parameters, TA = 25°C, Id = 80 mA
Freq.
S11
S21
S12
S22
K
GHz
Mag.
Ang.
dB
Mag.
Ang.
Mag.
Ang.
Mag.
Ang.
0.1
0.093
1.2
16.81
6.929
176.1
0.098
-0.7
0.172
-5.6
1.1
0.5
0.123
16.5
16.68
6.824
160.6
0.096
-3.7
0.172
-16.7
1.1
0.9
0.195
18.4
16.36
6.58
145.6
0.093
-5.7
0.197
-25.2
1.1
1.0
0.201
15
16.27
6.51
142
0.092
-6.1
0.203
-28.4
1.1
1.5
0.253
-1.9
15.8
6.164
125.1
0.089
-6.6
0.217
-45.9
1.1
1.9
0.271
-12.3
15.44
5.916
112.2
0.087
-6.3
0.218
-59.8
1.2
2.0
0.278
-15.2
15.36
5.863
109
0.087
-6.2
0.218
-63.3
1.2
2.5
0.286
-27.3
14.96
5.595
93.4
0.087
-5.1
0.21
-81.5
1.2
3.0
0.278
-40
14.57
5.353
78.2
0.088
-3.8
0.2
-102.5
1.2
3.5
0.261
-54
14.17
5.113
62.9
0.092
-2.8
0.196
-126.5
1.2
4.0
0.235
-71.8
13.77
4.882
47.9
0.098
-2.2
0.209
-150.5
1.2
4.5
0.214
-93.2
13.36
4.654
32.8
0.106
-2.5
0.241
-171.9
1.1
5.0
0.198
-118
12.81
4.371
17.8
0.115
-4.2
0.274
170.7
1.1
5.5
0.205
-144.6
12.29
4.116
3.2
0.126
-6.6
0.307
156.7
1.0
6.0
0.218
-169
11.67
3.835
-11.4
0.139
-10.5
0.337
143.4
1.0
6.5
0.228
167.1
11.09
3.584
-25.7
0.154
-15.5
0.364
128.5
0.9
7.0
0.244
142
10.45
3.329
-40
0.169
-22
0.393
111.7
0.9
7.5
0.272
117.4
9.69
3.053
-54.3
0.181
-29.5
0.427
94.4
0.9
8.0
0.32
94
8.84
2.767
-68.2
0.19
-37.3
0.462
77.5
0.9
8.5
0.358
75.8
7.81
2.457
-80.5
0.196
-44.5
0.5
64
0.9
9.0
0.413
62
6.9
2.213
-91.9
0.202
-50.9
0.54
53
0.9
9.5
0.46
48.2
5.78
1.946
-103.9
0.21
-58
0.582
43.2
0.9
10.0
0.507
38
4.83
1.744
-114.2
0.216
-65.1
0.619
34.8
0.9
Notes:
1. S-parameters are measured on a microstrip line made on 0.025 inch thick alumina carrier. The input reference plane is at the end of the input lead. The
output reference plane is at the end of the output lead.


Số phần tương tự - ADA-4743

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
ADA-4743 HP-ADA-4743 Datasheet
107Kb / 9P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
ADA-4743-BLK HP-ADA-4743-BLK Datasheet
107Kb / 9P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
ADA-4743-BLKG HP-ADA-4743-BLKG Datasheet
107Kb / 9P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
ADA-4743-TR1 HP-ADA-4743-TR1 Datasheet
107Kb / 9P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
ADA-4743-TR1G HP-ADA-4743-TR1G Datasheet
107Kb / 9P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
More results

Mô tả tương tự - ADA-4743

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ADA-4543 AVAGO-ADA-4543 Datasheet
108Kb / 10P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifi er
ADA-4643 AVAGO-ADA-4643 Datasheet
107Kb / 12P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifi er
MSA-0486 AVAGO-MSA-0486 Datasheet
59Kb / 5P
   Cascadable Silicon Bipolar MMIC Amplifi er
logo
Broadcom Corporation.
MSA-0386 BOARDCOM-MSA-0386 Datasheet
59Kb / 5P
   Cascadable Silicon Bipolar MMIC Amplifi er
MSA-0486 BOARDCOM-MSA-0486 Datasheet
59Kb / 5P
   Cascadable Silicon Bipolar MMIC Amplifi er
logo
Sanyo Semicon Device
SMA3103 SANYO-SMA3103 Datasheet
412Kb / 5P
   Silicon MMIC Wideband Amplifi er
SMA3101 SANYO-SMA3101 Datasheet
345Kb / 5P
   Silicon MMIC Wideband Amplifi er
logo
API Technologies Corp
BXHF1060 APITECH-BXHF1060 Datasheet
135Kb / 2P
   Microwave Amplifi er
BXHF1059 APITECH-BXHF1059 Datasheet
744Kb / 2P
   Microwave Amplifi er
BX7967 APITECH-BX7967 Datasheet
101Kb / 2P
   RF Amplifi er
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com