công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADA-4643 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện ADA-4643
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Bipolar Darlington Amplifi er
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

ADA-4643 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

Back Button ADA-4643 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4643 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4643 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4643 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4643 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4643 Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4643 Datasheet HTML 10Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4643 Datasheet HTML 11Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADA-4643 Datasheet HTML 12Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
11
Ordering Information
Part Number
No. of Devices
Container
ADA-4643-TR1
3000
7” Reel
ADA-4643-TR2
10000
13” Reel
ADA-4643-BLK
100
antistatic bag
ADA-4643-TR1G
3000
7” Reel
ADA-4643-TR2G
10000
13” Reel
ADA-4643-BLKG
100
antistatic bag
Note: For lead-free option, the part number will have the character “G” at the end.
Package Dimensions
Outline 43
SOT-343 (SC70 4-lead)
Recommended PCB Pad Layout for
Avago’s SC70 4L/SOT-343 Products
HE
D
A2
A1
b
b1
E
1.30 (.051)
BSC
1.15 (.045) BSC
C
L
A
DIMENSIONS (mm)
MIN.
1.15
1.85
1.80
0.80
0.80
0.00
0.15
0.55
0.10
0.10
MAX.
1.35
2.25
2.40
1.10
1.00
0.10
0.40
0.70
0.20
0.46
SYMBOL
E
D
HE
A
A2
A1
b
b1
c
L
NOTES:
1. All dimensions are in mm.
2. Dimensions are inclusive of plating.
3. Dimensions are exclusive of mold flash & metal burr.
4. All specifications comply to EIAJ SC70.
5. Die is facing up for mold and facing down for trim/form,
ie: reverse trim/form.
6. Package surface to be mirror finish.
1.30
(0.051)
0.60
(0.024)
0.9
(0.035)
Dimensions in
mm
(inches)
1.15
(0.045)
2.00
(0.079)
1.00
(0.039)


Số phần tương tự - ADA-4643

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
ADA-4643 HP-ADA-4643 Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
ADA-4643-BLK HP-ADA-4643-BLK Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
ADA-4643-BLKG HP-ADA-4643-BLKG Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
ADA-4643-TR1 HP-ADA-4643-TR1 Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
ADA-4643-TR1G HP-ADA-4643-TR1G Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifier
More results

Mô tả tương tự - ADA-4643

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ADA-4543 AVAGO-ADA-4543 Datasheet
108Kb / 10P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifi er
ADA-4743 AVAGO-ADA-4743 Datasheet
103Kb / 9P
   Silicon Bipolar Darlington Amplifi er
MSA-0486 AVAGO-MSA-0486 Datasheet
59Kb / 5P
   Cascadable Silicon Bipolar MMIC Amplifi er
logo
Broadcom Corporation.
MSA-0386 BOARDCOM-MSA-0386 Datasheet
59Kb / 5P
   Cascadable Silicon Bipolar MMIC Amplifi er
MSA-0486 BOARDCOM-MSA-0486 Datasheet
59Kb / 5P
   Cascadable Silicon Bipolar MMIC Amplifi er
logo
Sanyo Semicon Device
SMA3103 SANYO-SMA3103 Datasheet
412Kb / 5P
   Silicon MMIC Wideband Amplifi er
SMA3101 SANYO-SMA3101 Datasheet
345Kb / 5P
   Silicon MMIC Wideband Amplifi er
logo
API Technologies Corp
BXHF1060 APITECH-BXHF1060 Datasheet
135Kb / 2P
   Microwave Amplifi er
BXHF1059 APITECH-BXHF1059 Datasheet
744Kb / 2P
   Microwave Amplifi er
BX7967 APITECH-BX7967 Datasheet
101Kb / 2P
   RF Amplifi er
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com