công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1PS76SB21_15 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 1PS76SB21_15
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky barrier diodes in small packages
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

1PS76SB21_15 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button 1PS76SB21_15_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 1PS76SB21_15_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 1PS76SB21_15_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 1PS76SB21_15_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 1PS76SB21_15_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 1PS76SB21_15_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 1PS76SB21_15_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 1PS76SB21_15_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 1PS76SB21_15_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
1PS76SB21_BAT721_SER_6
© NXP B.V. 2006. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 06 — 21 December 2006
8 of 11
NXP Semiconductors
1PS76SB21; BAT721 series
Schottky barrier diodes in small packages
Dimensions in mm
Fig 8.
Reflow soldering footprint SOT23
Dimensions in mm
Fig 9.
Wave soldering footprint SOT23
MSA439
1.00
0.60
(3x)
1.30
1
2
3
2.50
3.00
0.85
2.70
2.90
0.50 (3x)
0.60 (3x)
3.30
0.85
solder lands
solder resist
occupied area
solder paste
MSA427
4.00
4.60
2.80
4.50
1.20
3.40
3
21
1.20 (2x)
preferred transport direction during soldering
solder lands
solder resist
occupied area


Số phần tương tự - 1PS76SB21_15_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
1PS76SB21-Q NEXPERIA-1PS76SB21-Q Datasheet
190Kb / 10P
   40 V, 200 mA Schottky barrier diode
25 July 2022
More results

Mô tả tương tự - 1PS76SB21_15_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
11PS76SB21_SER NEXPERIA-11PS76SB21_SER Datasheet
655Kb / 11P
   Schottky barrier diodes in small packages
Rev. 06 - 21 December 2006
logo
TAITRON Components Inco...
SD103A TAITRON-SD103A Datasheet
238Kb / 3P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
logo
NXP Semiconductors
BAS70H.115 NXP-BAS70H.115 Datasheet
224Kb / 20P
   General-purpose Schottky diodes in small Surface-Mounted Device (SMD) plastic packages.
Rev. 09-13 January 2010
logo
List of Unclassifed Man...
SBT10K45WS ETC1-SBT10K45WS Datasheet
46Kb / 3P
   Small-Signal Schottky Barrier Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
MCL101A GOOD-ARK-MCL101A Datasheet
103Kb / 2P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
LS101A GOOD-ARK-LS101A Datasheet
98Kb / 2P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
MCL103A GOOD-ARK-MCL103A Datasheet
96Kb / 2P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
BAT81S GOOD-ARK-BAT81S_15 Datasheet
103Kb / 2P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
BAS81 GOOD-ARK-BAS81 Datasheet
114Kb / 2P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
logo
Vishay Siliconix
MCL101A VISHAY-MCL101A Datasheet
98Kb / 4P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
Rev. 3, 25-Jun-01
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com