công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA1566 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA1566
Giải thích chi tiết về linh kiện  I2C-bus controlled dual channel 46 W/2 W, single channel 92 W/1 W amplifier with load diagnostic features
Download  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1566 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  TDA1566_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors TDA1566_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TDA1566_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TDA1566_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA1566_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA1566_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1566_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1566_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1566_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 46 page
background image
TDA1566_2
© NXP B.V. 2007. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 20 August 2007
3 of 46
NXP Semiconductors
TDA1566
I2C-bus controlled dual channel/single channel amplifier
Fig 2.
Block diagram (TDA1566J)
001aad002
I2C-BUS
TDA1566J
SDA
SCL
VP1
VP2
ADS1
EN
26
25
7
21
2
1
IN1
+
IN1
3
4
IN2
+
22
IN2
23
26 dB/
16 dB
VP
MODE
SELECT
SELECT DIAGNOSTIC
/CLIP DETECT
PROTECTION
/DIAGNOSTIC
24
SVR
SGND
PGND1
PGND2
5
12
16
27
TAB
8
1OHM
18
OUT2
OUT2
+
15
13
OUT1
OUT1
+
10
PROG
20
DIAG
6
9, 11, 14,
17, 19
n.c.
MUTE
MUTE
26 dB/
16 dB
PROTECTION
/DIAGNOSTIC
MUTE
MUTE


Số phần tương tự - TDA1566_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1566J NXP-TDA1566J Datasheet
299Kb / 46P
   I2C-bus controlled dual channel 46 W/2 OHM, single channel 92 W/1 OHM amplifier
Rev. 02-20 August 2007
TDA1566TH NXP-TDA1566TH Datasheet
299Kb / 46P
   I2C-bus controlled dual channel 46 W/2 OHM, single channel 92 W/1 OHM amplifier
Rev. 02-20 August 2007
More results

Mô tả tương tự - TDA1566_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1566 NXP-TDA1566 Datasheet
299Kb / 46P
   I2C-bus controlled dual channel 46 W/2 OHM, single channel 92 W/1 OHM amplifier
Rev. 02-20 August 2007
TDF8599 NXP-TDF8599 Datasheet
316Kb / 52P
   I2C-bus controlled dual channel 43 W/2 W single channel 85 W/1 W class-D power amplifier with load diagnostics
Rev. 01-13 November 2008
TDF8599B NXP-TDF8599B Datasheet
339Kb / 54P
   I2C-bus controlled dual channel 43 W/4 W, single channel 85 W/1 W class-D power amplifier with load diagnostics
Rev. 01-29 July 2009
TDF8599A NXP-TDF8599A Datasheet
346Kb / 54P
   I2C-bus controlled dual channel 135 W/4 W, single channel 250 W/2 W class-D power amplifier with load diagnostics
Rev. 02-30 June 2009
TDF8599A PHILIPS-TDF8599A_15 Datasheet
520Kb / 55P
   I2C-bus controlled dual channel 135 W/4 ?? single channel 250 W/2 ??class-D power amplifier with load diagnostics
Rev. 3-2 May 2013
TDF8599B NXP-TDF8599B_V01 Datasheet
569Kb / 54P
   I2C-bus controlled dual channel 43 W/2 Ohm, single channel 85 W/1 Ohm class-D power amplifier with load diagnostics
Rev. 2 ??23 August 2016
TFA9842J PHILIPS-TFA9842J Datasheet
143Kb / 21P
   2-channel audio amplifier; SE: 1 W to 7.5 W; BTL: 2 W to 15 W
Rev. 01-26 April 2004
TFA9842BJ NXP-TFA9842BJ Datasheet
121Kb / 17P
   2-channel audio amplifier (SE: 1 W to 7.5 W)
Rev. 01-1 March 2004
TFA9843BJ NXP-TFA9843BJ Datasheet
118Kb / 17P
   2-channel audio amplifier (SE: 1 W to 20 W)
Rev. 01-4 May 2004
TDA8595 PHILIPS-TDA8595_15 Datasheet
484Kb / 51P
   I2C-bus controlled 4 ??45 W power amplifier
Rev. 5-11 June 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com