công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA1308 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA1308
Giải thích chi tiết về linh kiện  Class-AB stereo headphone driver
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1308 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  TDA1308_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors TDA1308_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TDA1308_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TDA1308_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA1308_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA1308_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1308_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1308_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1308_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
TDA1308
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 5 — 14 March 2011
2 of 17
NXP Semiconductors
TDA1308
Class-AB stereo headphone driver
[1]
VDD =5V; Vo(p-p) = 3.5 V (at 0 dB).
4.
Ordering information
5.
Block diagram
α
cs
channel separation
-
70
-
dB
RL =5kΩ
[1] -
105
-
dB
PSRR
power supply ripple
rejection
fi =100 Hz;
Vripple(p-p) = 100 mV
-90
-
dB
Tamb
ambient temperature
−40
-
+85
°C
Table 1.
Quick reference data …continued
VDD =5V; VSS =0V; Tamb =25 °C; fi = 1 kHz; RL =32 Ω; unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Table 2.
Ordering information
Type number
Package
Name
Description
Version
TDA1308T
SO8
plastic small outline package; 8 leads; body width
3.9 mm
SOT96-1
TDA1308TT
TSSOP8
plastic thin shrink small outline package; 8 leads;
body width 3 mm
SOT505-1
Fig 1.
Block diagram
2
1
3
4
8
7
6
5
INA-
TDA1308
OUTA
mka779
VSS
VDD
INA+
INB-
INB+
OUTB


Số phần tương tự - TDA1308_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1308A PHILIPS-TDA1308A Datasheet
95Kb / 16P
   Class AB stereo headphone driver
2002 Jul 19
TDA1308A NXP-TDA1308A Datasheet
117Kb / 19P
   Class-AB stereo headphone driver
Rev. 04-25 January 2007
TDA1308AT PHILIPS-TDA1308AT Datasheet
95Kb / 16P
   Class AB stereo headphone driver
2002 Jul 19
TDA1308AT NXP-TDA1308AT Datasheet
117Kb / 19P
   Class-AB stereo headphone driver
Rev. 04-25 January 2007
TDA1308AUK NXP-TDA1308AUK Datasheet
117Kb / 19P
   Class-AB stereo headphone driver
Rev. 04-25 January 2007
More results

Mô tả tương tự - TDA1308_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
MS6308 ETC-MS6308 Datasheet
82Kb / 5P
   Class AB stereo headphone driver
logo
Anpec Electronics Corop...
APA2308 ANPEC-APA2308 Datasheet
532Kb / 12P
   Class AB Stereo Headphone Driver
logo
Bookly Micro electronic
CM8608 BOOKLY-CM8608 Datasheet
198Kb / 7P
   Class AB Stereo Headphone Driver
logo
NXP Semiconductors
TDA1308 PHILIPS-TDA1308 Datasheet
197Kb / 12P
   Class AB stereo headphone driver
August 1994
logo
Silan Microelectronics ...
SC1308L SILAN-SC1308L Datasheet
71Kb / 4P
   CLASS AB STEREO HEADPHONE DRIVER
logo
NXP Semiconductors
TDA1308A PHILIPS-TDA1308A Datasheet
95Kb / 16P
   Class AB stereo headphone driver
2002 Jul 19
TDA1308 NXP-TDA1308 Datasheet
117Kb / 19P
   Class-AB stereo headphone driver
Rev. 04-25 January 2007
logo
Unisonic Technologies
PA2308 UTC-PA2308 Datasheet
245Kb / 6P
   CLASS AB STEREO HEADPHONE DRIVER
PA2308 UTC-PA2308_15 Datasheet
248Kb / 5P
   CLASS AB STEREO HEADPHONE DRIVER
3541 UTC-3541_12 Datasheet
201Kb / 6P
   CLASS AB STEREO HEADPHONE DRIVER WITH MUTE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com