công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KIA78R12F bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KIA78R12F
Giải thích chi tiết về linh kiện  BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KIA78R12F bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

  KIA78R12F Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KIA78R12F Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KIA78R12F Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KIA78R12F Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KIA78R12F Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KIA78R12F Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics) KIA78R12F Datasheet HTML 7Page - KEC(Korea Electronics) KIA78R12F Datasheet HTML 8Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
2009. 10. 22
4/8
KIA78R05F~KIA78R35F
Revision No : 4
A
A
A
V
0.33
µF
GND
I
I
R
I
q
c
L
o
VC
VIN
VOUT
GND
VC
VIN
VIN
VOUT
VC
VC
VIN
VOUT
47
µF
Fig. 1 Standard Test Circuit
KIA78RXX
KIA78RXX
Specific IC
Co
High or Open:Output ON
Low
:Output OFF
CMOS or TTL
Fig. 3 Application Circuit for Standard
V
0.33
µF
RL
e o
47
µF
Fig. 2 Ripple Rejection Test Circuit
ei
f=120Hz(sine wave)
ei=0.5Vrms
RR=20log(ei/eo)


Số phần tương tự - KIA78R12F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA78R12F KEC-KIA78R12F Datasheet
122Kb / 8P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT (5 TERMINAL LOW DROP VOLTAGE REGULATOR)
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
KIA78R12F TGS-KIA78R12F Datasheet
2Mb / 7P
   1A Low Dropout Voltage Regulator With ON/OFF Control
KIA78R12FXX TGS-KIA78R12FXX Datasheet
2Mb / 7P
   1A Low Dropout Voltage Regulator With ON/OFF Control
More results

Mô tả tương tự - KIA78R12F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KID65501P KEC-KID65501P Datasheet
538Kb / 7P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
KIA7805AF KEC-KIA7805AF Datasheet
485Kb / 17P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
logo
AUK corp
S7129SF AUK-S7129SF Datasheet
204Kb / 3P
   Bipolar Linear Integrated Circuit
S7139AM AUK-S7139AM Datasheet
212Kb / 3P
   Bipolar Linear Integrated Circuit
S7142AM AUK-S7142AM Datasheet
212Kb / 3P
   Bipolar Linear Integrated Circuit
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA78D15AF KEC-KIA78D15AF Datasheet
650Kb / 11P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
KIA78DL05F KEC-KIA78DL05F_15 Datasheet
74Kb / 5P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
KIA278R00PI KEC-KIA278R00PI_15 Datasheet
56Kb / 5P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
KIA324P KEC-KIA324P_15 Datasheet
70Kb / 4P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
KIA378R015FP KEC-KIA378R015FP_15 Datasheet
843Kb / 9P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
KIA431AS KEC-KIA431AS_15 Datasheet
399Kb / 8P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com