công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
KIA78R05F bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
KIA78R05F bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics) |
2 / 8 page 2009. 10. 22 2/8 KIA78R05F~KIA78R35F Revision No : 4 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Unless otherwise specified, IO=0.5A, Ta=25℃, Note1.) CHARACTERISTIC SYMBOL CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT Output Voltage KIA78R05F VO - 4.88 5.0 5.12 V KIA78R06F - 5.85 6.0 6.15 KIA78R08F - 7.80 8.0 8.2 KIA78R09F - 8.78 9.0 9.22 KIA78R10F - 9.75 10.0 10.25 KIA78R12F - 11.70 12.0 12.30 KIA78R15F - 14.70 15.0 15.30 KIA78R25F - 2.438 2.50 2.562 KIA78R33F - 3.220 3.30 3.380 KIA78R35F - 3.413 3.50 3.587 Load Regulation Reg Load 5mA≤IOUT≤1A - 0.1 2.0 % Line Regulation Reg Line (Note 2) - 0.5 2.5 % Temperature Coefficient of Output Voltage TCVO Tj=0~125℃ - ±0.02 ±0.05 %/℃ Ripple Rejection R・R - 45 55 - dB Drop Out Voltage VD IO=1A, VIN=0.95 VOUT - - 0.5 V Output ON state for control Voltage VC(ON) - 2.0 - - V Output ON state for control Current IC(ON) VC=2.7V - - 20 μA Output OFF state for control Voltage VC(OFF) - - - 0.8 V Output OFF state for control Current IC(OFF) VC=0.4V - - -0.4 mA Quiescent Current IQ IO=0 - - 10 mA Note1) VIN of KIA78R05=7V " KIA78R06=8V " KIA78R08=10V " KIA78R09=15V " KIA78R10=16V " KIA78R12=18V " KIA78R15=21V " KIA78R25=4.2V " KIA78R33=5.0V " KIA78R35=5.2V Note2) VIN of KIA78R05=6~12V " KIA78R06=7~15V " KIA78R08=9~25V " KIA78R09=10~25V " KIA78R10=11~26V " KIA78R12=13~29V " KIA78R15=16~32V " KIA78R25=3.2~10V " KIA78R33=4.0~10V " KIA78R35=4.2~10V |
Số phần tương tự - KIA78R05F |
|
Mô tả tương tự - KIA78R05F |