công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC33375ST-3.0T3G Datasheet(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33375ST-3.0T3G
Nội dung chi tiết  300 mA, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control
tải về  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo 

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
MC33375, NCV33375 Series
http://onsemi.com
2
Gnd
Vin
Vout
4
123
ON/
OFF
Input
Gnd
Gnd
ON/OFF
Output
Gnd
Gnd
N/C
1
2
3
4
8
7
6
5
PIN CONNECTIONS
MAXIMUM RATINGS
Rating
Symbol
Value
Unit
Input Voltage
VCC
13
Vdc
Power Dissipation and Thermal Characteristics
TA = 25°C
Maximum Power Dissipation
Case 751 (SOP−8) D Suffix
Thermal Resistance, Junction−to−Ambient
Thermal Resistance, Junction−to−Case
Case 318E (SOT−223) ST Suffix
Thermal Resistance, Junction−to−Air
Thermal Resistance, Junction−to−Case
PD
RqJA
RqJC
RqJA
RqJC
Internally Limited
160
25
245
15
W
°C/W
°C/W
°C/W
°C/W
Output Current
IO
300
mA
Maximum Junction Temperature
TJ
150
°C
Operating Ambient Temperature Range
TA
− 40 to +125
°C
Storage Temperature Range
Tstg
− 65 to +150
°C
Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the
Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect
device reliability.



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn