công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC33275D-3.3G Datasheet(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33275D-3.3G
Nội dung chi tiết  300 mA, Low Dropout Voltage Regulator
tải về  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
MC33275, NCV33275
www.onsemi.com
9
Figure 17. SOT−223 Thermal Resistance and Maximum
Power Dissipation versus P.C.B. Copper Length
60
80
100
120
140
160
180
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
010
20
30
25
15
5.0
L, LENGTH OF COPPER (mm)
PD(max) for TA = 50°C
Minimum
Size Pad
RqJA
L
L
2.0 oz. Copper
Figure 18. DPAK Thermal Resistance and Maximum
Power Dissipation versus P.C.B. Copper Length
40
50
60
70
80
90
100
010
20
30
25
15
5.0
L, LENGTH OF COPPER (mm)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0.4
L
2.0 oz. Copper
RqJA
Minimum
Size Pad
PD(max) for TA = 50°C
L
Figure 19. SOP−8 Thermal Resistance and Maximum
Power Dissipation versus P.C.B. Copper Length
30
50
70
90
110
170
0.4
0.8
1.2
1.6
3.2
020
40
50
30
10
L, LENGTH OF COPPER (mm)
PD(max) for TA = 50°C
L
L
RqJA
130
2.0
150
2.4
2.8
Graph Represents Symmetrical Layout
2.0 oz.
Copper
3.0
mm



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn