công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC7800 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC7800
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 A Positive Voltage Regulators
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC7800 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button MC7800_14 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC7800_14 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC7800_14 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC7800_14 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC7800_14 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC7800_14 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC7800_14 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC7800_14 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC7800_14 Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 31 page
background image
MC7800, MC7800A, MC7800AE, NCV7800
http://onsemi.com
9
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Vin = 15 V, IO = 500 mA, TJ = Tlow to 125°C (Note 13), unless otherwise noted)
MC7809B/NCV7809B
MC7809C
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
Output Voltage (TJ = 25°C)
VO
8.65
9.0
9.35
8.65
9.0
9.35
Vdc
Output Voltage (5.0 mA
≤ IO ≤ 1.0 A, PD ≤ 15 W)
11.5 Vdc
≤ Vin ≤ 24 Vdc
VO
8.55
9.0
9.45
8.55
9.0
9.45
Vdc
Line Regulation, TJ = 25°C (Note 14)
11 Vdc
≤ Vin ≤ 26 Vdc
11.5 Vdc
≤ Vin ≤ 17 Vdc
Regline
6.2
1.8
32
16
6.2
1.8
32
16
mV
Load Regulation, TJ = 25°C (Note 14)
5.0 mA
≤ IO ≤ 1.5 A
Regload
1.5
35
1.5
35
mV
Quiescent Current
IB
3.4
8.0
3.4
8.0
mA
Quiescent Current Change
11.5 Vdc
≤ Vin ≤ 26 Vdc
5.0 mA
≤ IO ≤ 1.0 A
DIB
1.0
0.5
1.0
0.5
mA
Ripple Rejection
11.5 Vdc
≤ Vin ≤ 21.5 Vdc, f = 120 Hz
RR
56
61
56
61
dB
Dropout Voltage (IO = 1.0 A, TJ = 25°C)
VI − VO
2.0
2.0
Vdc
Output Noise Voltage (TA = 25°C)
10 Hz
≤ f ≤ 100 kHz
Vn
10
10
mV/VO
Output Resistance f = 1.0 kHz
rO
1.0
1.0
m
W
Short Circuit Current Limit (TA = 25°C)
Vin = 35 Vdc
ISC
0.2
0.2
A
Peak Output Current (TJ = 25°C)
Imax
2.2
2.2
A
Average Temperature Coefficient of Output Voltage
TCVO
−0.5
−0.5
mV/
°C
13. Tlow =0°C for MC78XXC, MC78XXAC,
=
*40°C for NCV78XX, MC78XXB, MC78XXAB, and MC78XXAEB
14. Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Changes in VO due to heating effects must be taken into account
separately. Pulse testing with low duty cycle is used.


Số phần tương tự - MC7800_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC7800 ONSEMI-MC7800_10 Datasheet
295Kb / 33P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
July, 2010 ??Rev. 21
MC7800 ONSEMI-MC7800_11 Datasheet
269Kb / 34P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
April, 2012 ??Rev. 25
More results

Mô tả tương tự - MC7800_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC7800 ONSEMI-MC7800_06 Datasheet
245Kb / 32P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 15
NCP7800 ONSEMI-NCP7800 Datasheet
167Kb / 9P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
October, 2009 ??Rev. 0
MC7800 ONSEMI-MC7800_10 Datasheet
295Kb / 33P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
July, 2010 ??Rev. 21
MC7800 ONSEMI-MC7800_11 Datasheet
269Kb / 34P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
April, 2012 ??Rev. 25
logo
Suntac Electronic Corp.
STC7800 SUNTAC-STC7800 Datasheet
169Kb / 11P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
logo
ON Semiconductor
MC-7805-CT ONSEMI-MC-7805-CT Datasheet
329Kb / 30P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
May, 2013 ??Rev. 26
NCP7812TG ONSEMI-NCP7812TG Datasheet
144Kb / 12P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
June, 2010 ??Rev. 1
MC7800 ONSEMI-MC7800_V01 Datasheet
439Kb / 28P
   Voltage Regulators - Positive 1.0 A
November, 2021 - Rev. 29
logo
Semtech Corporation
EZ1117 SEMTECH-EZ1117_06 Datasheet
476Kb / 6P
   0.8 & 1.0 AMP Positive Voltage Regulators
EZ1117 SEMTECH-EZ1117 Datasheet
126Kb / 4P
   0.8 & 1.0 AMP POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com