công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM317M bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện LM317M
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 mA Adjustable Output Positive Voltage Regulator
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LM317M bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button LM317M_14 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor LM317M_14 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor LM317M_14 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor LM317M_14 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor LM317M_14 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor LM317M_14 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor LM317M_14 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor LM317M_14 Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor LM317M_14 Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
LM317M, NCV317MA, NCV317M
http://onsemi.com
11
MARKING DIAGRAMS
317ABG
ALYWW
DPAK
DT SUFFIX
CASE 369C
317MBG
ALYWW
317MG
ALYWW
TO−220
T SUFFIX
CASE 221A
317MAG
ALYWW
SOT−223
ST SUFFIX
CASE 318E
AYW
317MB
G
G
A
= Assembly Location
L, WL
= Wafer Lot
Y
= Year
WW, W
= Work Week
G or
G
= Pb−Free Package
(Note: Microdot may be in either location)
LM
317MT
AWLYWWG
LM
317MBT
AWLYWWG
LM
317MABT
AWLYWWG
AYW
317M
G
G
AYW
317MA
G
G


Số phần tương tự - LM317M_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
LM317M UTC-LM317M_10 Datasheet
251Kb / 5P
   MEDIUM CURRENT 1.2V TO 37V ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
LM317M FAIRCHILD-LM317M_11 Datasheet
247Kb / 8P
   3-Terminal 0.5A Positive Adjustable Regulator
logo
Unisonic Technologies
LM317M UTC-LM317M_11 Datasheet
254Kb / 5P
   MEDIUM CURRENT 1.2V TO 37V ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
ON Semiconductor
LM317M ONSEMI-LM317M_11 Datasheet
232Kb / 14P
   500 mA Adjustable Output, Positive Voltage Regulator
September, 2011 ??Rev. 21
logo
Unisonic Technologies
LM317M UTC-LM317M_15 Datasheet
292Kb / 5P
   MEDIUM CURRENT 1.2V TO 37V ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - LM317M_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LM317M ONSEMI-LM317M_11 Datasheet
232Kb / 14P
   500 mA Adjustable Output, Positive Voltage Regulator
September, 2011 ??Rev. 21
LM317M ONSEMI-LM317M_06 Datasheet
159Kb / 13P
   500 mA Adjustable Output, Positive Voltage Regulator
August, 2006 ??Rev. 14
logo
Estek Electronics Co. L...
IL317L ESTEK-IL317L Datasheet
213Kb / 2P
   100 mA Adjustable Output Positive Voltage Regulator
ET-IL317L ESTEK-ET-IL317L Datasheet
178Kb / 2P
   100 mA Adjustable output Positive Voltage Regulator
logo
ON Semiconductor
LM317L ONSEMI-LM317L_11 Datasheet
144Kb / 12P
   100 mA Adjustable Output, Positive Voltage Regulator
March, 2008 - Rev. 11
LM317L ONSEMI-LM317L_V01 Datasheet
337Kb / 15P
   Voltage Regulator - Adjustable Output, Positive 100 mA
April, 2021 - Rev. 14
LM317L ONSEMI-LM317L_05 Datasheet
131Kb / 12P
   100 mA Adjustable Output, Positive Voltage Regulator
October, 2005 ??Rev. 8
logo
Toshiba Semiconductor
TA58MS00F TOSHIBA-TA58MS00F Datasheet
218Kb / 8P
   500-mA Adjustable-Output Voltage Regulator with On/Off Switch
2009-09-30
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SN317L KODENSHI-SN317L Datasheet
387Kb / 8P
   [100mA /Adjustable Output] Positive Voltage Regulator
logo
New Japan Radio
NJW4106 NJRC-NJW4106 Datasheet
715Kb / 15P
   HIGH VOLTAGE IO = 500 mA ADJUSTABLE LDO REGULATOR
Ver.1.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com