công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH6123-TL-E bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH6123-TL-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bipolar Transistor -50V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH6123-TL-E bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MCH6123-TL-E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH6123-TL-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH6123-TL-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH6123-TL-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH6123-TL-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCH6123-TL-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
MCH6123
No.A1291-5/6
Mass (g) Unit
0.008
* For reference mm
Unit: mm
0.65 0.65
0.4
Outline Drawing
Land Pattern Example
MCH6123-TL-E


Số phần tương tự - MCH6123-TL-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH6123 SANYO-MCH6123 Datasheet
236Kb / 4P
   PNP Epitaxial Planar Silicon Transistor High-Current Switching Applications
More results

Mô tả tương tự - MCH6123-TL-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MCH6124 ONSEMI-MCH6124 Datasheet
520Kb / 6P
   Bipolar Transistor -20V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
MCH6121 ONSEMI-MCH6121 Datasheet
520Kb / 6P
   Bipolar Transistor -12V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
MCH6122 ONSEMI-MCH6122 Datasheet
519Kb / 6P
   Bipolar Transistor -30V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
MCH6103 ONSEMI-MCH6103 Datasheet
562Kb / 8P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)1A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH6
September, 2013
MCH6544 ONSEMI-MCH6544 Datasheet
532Kb / 7P
   Bipolar Transistor 50V, 0.5A, Low VCE(sat) NPN Single MCPH6
August, 2013
2SA2112 ONSEMI-2SA2112 Datasheet
576Kb / 7P
   Bipolar Transistor -50V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single NMP
September, 2013
MCH6101 ONSEMI-MCH6101 Datasheet
526Kb / 6P
   Bipolar Transistor -15V, -1.5A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
2SA2125 ONSEMI-2SA2125 Datasheet
325Kb / 1P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)3A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single PCP
November, 2013
CPH6123-TL-E ONSEMI-CPH6123-TL-E Datasheet
602Kb / 8P
   Bipolar Transistor (.)50V, (.)3A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single CPH6
September, 2013
MCH3105 ONSEMI-MCH3105 Datasheet
409Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)3A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH3
September, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com