công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH6122 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH6122
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bipolar Transistor -30V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH6122 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MCH6122 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH6122 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH6122 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH6122 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH6122 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCH6122 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MCH6122
No.A1287-4/6
Embossed Taping Specification
MCH6122-TL-E, MCH6122-TL-H


Số phần tương tự - MCH6122

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH6122 SANYO-MCH6122 Datasheet
245Kb / 4P
   PNP Epitaxial Planar Silicon Transistor DC / DC Converter Amplifier
More results

Mô tả tương tự - MCH6122

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MCH6124 ONSEMI-MCH6124 Datasheet
520Kb / 6P
   Bipolar Transistor -20V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
MCH6123 ONSEMI-MCH6123 Datasheet
510Kb / 6P
   Bipolar Transistor -50V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
MCH6121 ONSEMI-MCH6121 Datasheet
520Kb / 6P
   Bipolar Transistor -12V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
MCH6541 ONSEMI-MCH6541 Datasheet
578Kb / 8P
   Bipolar Transistor (-)30V, (-)3A, Low VCE(sat) Complementary Dual MCPH6
September, 2013
MCH6102 ONSEMI-MCH6102 Datasheet
561Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)30V, (-)1.5A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH6
September, 2013
CPH6122 ONSEMI-CPH6122 Datasheet
530Kb / 6P
   Bipolar Transistor -30V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single CPH6
September, 2013
MCH6101 ONSEMI-MCH6101 Datasheet
526Kb / 6P
   Bipolar Transistor -15V, -1.5A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
MCH3109 ONSEMI-MCH3109 Datasheet
408Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)30V, (-)3A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH3
September, 2013
CPH5505 ONSEMI-CPH5505 Datasheet
295Kb / 6P
   Bipolar Transistor -30V, -3A, Low VCE(sat), PNP Dual CPH5
November, 2013
MCH6103 ONSEMI-MCH6103 Datasheet
562Kb / 8P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)1A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH6
September, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com