công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH6203 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH6203
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bipolar Transistor (-)50V, (-)1A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH6
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH6203 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MCH6203 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH6203 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH6203 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH6203 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH6203 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCH6203 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MCH6203 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MCH6203 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
MCH6103/MCH6203
No.6611-4/8
VCE(sat) -- IC
IT01899
Ta=75
°C
25
°C
--25°
C
MCH6203
IC / IB=50
0.01
0.1
23
5
7
23
5
7
1.0
--0.01
--0.1
23
5
7
2
3
5
7
--1.0
--1000
--100
2
3
5
7
2
3
5
7
--10000
2
3
5
7
--10
1000
100
2
3
5
7
2
3
5
7
10000
2
3
5
7
10
VCE(sat) -- IC
IT01898
Ta=75
°C
25
°C
--25°
C
MCH6103
IC / IB=50
Collector Current, IC -- A
Collector Current, IC -- A
f T -- IC
7
3
100
2
5
1000
IT01905
MCH6203
VCE=10V
f T -- IC
100
1000
7
3
2
5
--0.01
25
7
32
5
7
3
--0.1
--1.0
0.01
0.1
25
7
32
5
7
3
1.0
IT01904
MCH6103
VCE= --10V
Cob -- VCB
7
5
3
2
7
5
3
2
5
3
2
10
100
--1.0
23
5
7
2
3
5
2
3
5
7
--0.1
--10
IT01902
MCH6103
f=1MHz
7
5
3
2
7
5
3
2
10
100
5
3
2
0.1
1.0
23
5
7
23
5
7
10
23
5
IT01903
MCH6203
f=1MHz
Cob -- VCB
VBE(sat) -- IC
10000
1000
100
Ta= --25°C
25
°C
75
°C
7
5
3
2
7
5
3
2
IT01901
0.01
0.1
23
5
7
23
5
7
1.0
--0.01
--0.1
23
5
7
2
3
5
7
--1.0
VBE(sat) -- IC
--10000
--1000
--100
Ta= --25
°C
25
°C
75
°C
7
5
3
2
7
5
3
2
IT01900
MCH6203
IC / IB=50
MCH6103
IC / IB=50
Collector Current, IC -- A
Collector Current, IC -- A
Collector Current, IC -- A
Collector-to-Base Voltage, VCB -- V
Collector-to-Base Voltage, VCB -- V
Collector Current, IC -- A


Số phần tương tự - MCH6203

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH6203 SANYO-MCH6203 Datasheet
49Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
MCH6203 SANYO-MCH6203 Datasheet
47Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
logo
ON Semiconductor
MCH6203-TL-E ONSEMI-MCH6203-TL-E Datasheet
562Kb / 8P
   Bipolar Transistor
September, 2013
More results

Mô tả tương tự - MCH6203

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MCH6123 ONSEMI-MCH6123 Datasheet
510Kb / 6P
   Bipolar Transistor -50V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
MCH6544 ONSEMI-MCH6544 Datasheet
532Kb / 7P
   Bipolar Transistor 50V, 0.5A, Low VCE(sat) NPN Single MCPH6
August, 2013
MCH6545 ONSEMI-MCH6545 Datasheet
599Kb / 8P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)1A, Low VCE(sat) Complementary Dual MCPH6
September, 2013
CPH3116 ONSEMI-CPH3116 Datasheet
631Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)1A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single CPH3
September, 2013
2SB1122 ONSEMI-2SB1122 Datasheet
81Kb / 4P
   Bipolar Transistor -50V, -1A, Low VCE(sat) PNP Single PCP
December, 2013
MCH6102 ONSEMI-MCH6102 Datasheet
561Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)30V, (-)1.5A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH6
September, 2013
MCH6101 ONSEMI-MCH6101 Datasheet
526Kb / 6P
   Bipolar Transistor -15V, -1.5A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
MCH6124 ONSEMI-MCH6124 Datasheet
520Kb / 6P
   Bipolar Transistor -20V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
MCH6121 ONSEMI-MCH6121 Datasheet
520Kb / 6P
   Bipolar Transistor -12V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
MCH6122 ONSEMI-MCH6122 Datasheet
519Kb / 6P
   Bipolar Transistor -30V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com