công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH6101 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH6101
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bipolar Transistor -15V, -1.5A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH6101 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MCH6101 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH6101 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH6101 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH6101 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH6101 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCH6101 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
MCH6101
No.6387-3/6
Cob -- VCB
2
3
5
7
2
3
5
7
100
10
1.0
--1.0
23
5
7
--10
23
f=1MHz
IT00890
VCE(sat) -- IC
Ta
=75
°C
--25
°C
IC / IB=20
25
°C
IT00892
--1000
--10
7
--100
7
5
3
2
7
5
3
2
23
5
7
2
3
5
7
2
3
--0.1
--0.01
--1.0
23
5
7
23
5
7
3
2
2
3
5
7
5
7
100
1000
hFE -- IC
Ta=75°C
--25°C
VCE= --2V
25°C
--0.01
--0.1
--1.0
IT00886
Collector-to-Base Voltage, VCB -- V
Collector Current, IC -- A
Collector Current, IC -- A
100
2
3
3
5
7
5
7
1000
f T -- IC
23
5
7
2
3
5
7
--0.01
--0.1
--1.0
23
VCE= --2V
IT00888
Collector Current, IC -- A
VCE(sat) -- IC
2
3
5
7
--0.01
--0.1
23
5
7
--1.0
23
5
7
2
3
--1000
2
3
5
7
--100
--10
IT00894
Ta
=75
°C
--25°
C
IC / IB=50
25
°C
Collector Current, IC -- A
VBE(sat) -- IC
IC / IB=50
Ta= --25°C
75
°C
25
°C
IT00896
7
--10
5
3
2
7
--1.0
--0.1
--0.01
23
5
7
2
3
5
7
23
--0.1
--1.0
5
3
2
Collector Current, IC -- A
A S O
100ms
DC
operation
100
μs
10ms
1ms
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
--10
--1.0
--0.1
--0.01
23
5
7
2
3
5
7
2
3
--0.1
--1.0
--10
IT00898
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
PC -- Ta
IT00899
IC= --1.5A
ICP= --3A
Collector-to-Emitter Voltage, VCE -- V
Ambient Temperature, Ta --
°C
Ta=25
°C
Single pulse
When mounted on ceramic substrate (600mm2
✕0.8mm)
When mounted on ceramic substrate
(600mm2
✕0.8mm)


Số phần tương tự - MCH6101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH6101 SANYO-MCH6101 Datasheet
49Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
More results

Mô tả tương tự - MCH6101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MCH6102 ONSEMI-MCH6102 Datasheet
561Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)30V, (-)1.5A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH6
September, 2013
CPH3114 ONSEMI-CPH3114 Datasheet
583Kb / 6P
   Bipolar Transistor -15V, -1.5A, Low VCE(sat), PNP Single CPH3
September, 2013
MCH6534 ONSEMI-MCH6534 Datasheet
524Kb / 6P
   Bipolar Transistor 15V, 0.7A, Low VCE(sat) NPN Single MCPH6
August, 2013
MCH6124 ONSEMI-MCH6124 Datasheet
520Kb / 6P
   Bipolar Transistor -20V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
MCH6123 ONSEMI-MCH6123 Datasheet
510Kb / 6P
   Bipolar Transistor -50V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
MCH6121 ONSEMI-MCH6121 Datasheet
520Kb / 6P
   Bipolar Transistor -12V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
MCH6122 ONSEMI-MCH6122 Datasheet
519Kb / 6P
   Bipolar Transistor -30V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
MCH6103 ONSEMI-MCH6103 Datasheet
562Kb / 8P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)1A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH6
September, 2013
CPH3107 ONSEMI-CPH3107 Datasheet
581Kb / 6P
   Bipolar Transistor -15V, -6A, Low VCE(sat), PNP Single CPH3
September, 2013
MCH6544 ONSEMI-MCH6544 Datasheet
532Kb / 7P
   Bipolar Transistor 50V, 0.5A, Low VCE(sat) NPN Single MCPH6
August, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com