công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3245-TL-E bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH3245-TL-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bipolar Transistor (-)50V, (-)2A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH3
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH3245-TL-E bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

  MCH3245-TL-E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH3245-TL-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH3245-TL-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH3245-TL-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH3245-TL-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCH3245-TL-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MCH3245-TL-E Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MCH3245-TL-E Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
MCH3145 / MCH3245
No.8211-7/8
Outline Drawing
Land Pattern Example
MCH3145-TL-E, MCH3245-TL-E
Mass (g) Unit
0.007
* For reference mm
Unit: mm
0.65 0.65
0.4


Số phần tương tự - MCH3245-TL-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3245 SANYO-MCH3245 Datasheet
48Kb / 5P
   PNP / NPN Epitaxial Planar Silicon Transistors DC / DC Converter Applications
More results

Mô tả tương tự - MCH3245-TL-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MCH3105 ONSEMI-MCH3105 Datasheet
409Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)3A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH3
September, 2013
MCH3144 ONSEMI-MCH3144 Datasheet
365Kb / 6P
   Bipolar Transistor -30V, -2A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH3
September, 2013
2SD1623T-TD-E ONSEMI-2SD1623T-TD-E Datasheet
368Kb / 8P
   Bipolar Transistor (??50V, (??2A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single PCP
September, 2013
2SB1123 ONSEMI-2SB1123 Datasheet
368Kb / 8P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)2A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single PCP
September, 2013
2SA2153 ONSEMI-2SA2153 Datasheet
325Kb / 6P
   Bipolar Transistor -50V, -2A, Low VCE(sat), PNP Single PCP
September, 2013
2SA2186 ONSEMI-2SA2186 Datasheet
584Kb / 7P
   Bipolar Transistor -50V, -2A, Low VCE(sat), PNP Single NMP
September, 2013
2SA2127 ONSEMI-2SA2127 Datasheet
462Kb / 9P
   Bipolar Transistor -50V, -2A, Low VCE(sat), PNP Single MP
September, 2013
2SC5994-TD-E ONSEMI-2SC5994-TD-E Datasheet
327Kb / 7P
   Bipolar Transistor 50V, 2A, Low VCE(sat), NPN Single PCP
September, 2013
MCH3109 ONSEMI-MCH3109 Datasheet
408Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)30V, (-)3A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH3
September, 2013
MCH3106 ONSEMI-MCH3106 Datasheet
372Kb / 7P
   Bipolar Transistor -12V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH3
September, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com